Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SJ554 Datasheet(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

No. de pieza 2SJ554
Descripción Electrónicos  Silicon P Channel MOS FET
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ554 Datasheet(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  2SJ554 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SJ554 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ554 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ554 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ554 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ554 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ554 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SJ554 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2SJ554
Rev.4.00 Sep 07, 2005 page 6 of 7
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
90%
10%
tf
Switching Time Test Circuit
Waveform
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
–10 V
RL
Vout
Monitor
50
Ω
VDD
= –30 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com