Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

MB85RS128A Datasheet(PDF) 14 Page - RAMXEED LIMITED

No. de pieza MB85RS128A
Descripción Electrónicos  128K (16 K × 8) Bit SPI
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  RAMXEED [RAMXEED LIMITED]
Página de inicio  https://www.ramxeed.com/
Logo RAMXEED - RAMXEED LIMITED

MB85RS128A Datasheet(HTML) 14 Page - RAMXEED LIMITED

Back Button MB85RS128A Datasheet HTML 10Page - RAMXEED LIMITED MB85RS128A Datasheet HTML 11Page - RAMXEED LIMITED MB85RS128A Datasheet HTML 12Page - RAMXEED LIMITED MB85RS128A Datasheet HTML 13Page - RAMXEED LIMITED MB85RS128A Datasheet HTML 14Page - RAMXEED LIMITED MB85RS128A Datasheet HTML 15Page - RAMXEED LIMITED MB85RS128A Datasheet HTML 16Page - RAMXEED LIMITED MB85RS128A Datasheet HTML 17Page - RAMXEED LIMITED MB85RS128A Datasheet HTML 18Page - RAMXEED LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 32 page
background image
MB85RS128A
14
DS501-00008-6v0-E
AC Load Equivalent Circuit
3.
Pin Capacitance
Parameter
Symbol
Conditions
Value
Unit
Min
Max
Output capacitance
CO
VDD
= VIN = VOUT = 0 V,
f
= 1 MHz, TA = + 25 °C
⎯
10
pF
Input capacitance
CI
⎯
10
pF
30 pF
Output
3.3 V
1.2 k
0.95 k



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com