| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
JANMS318110CLL Datasheet(PDF) 13 Page - Amphenol PCD, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
JANMS318110CLL Datasheet(HTML) 13 Page - Amphenol PCD, Inc |
|
13 / 30 page ![]() Visit amphenolpcd.com for more information 13 EMI/RFI TERMINATION BANDS M85049 /128 -3 SERIES SLASH SHEET CONFIGURATION Table A TABLE A Configuration Figure A Ø B C D E F G H ±0.030 ±0.76 ±0.010 ±0.25 ±0.003 ±0.08 ±0.015 ±0.38 inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm 1 1 13.94/14.31 354.08/363.47 0.328 8.33 0.245 6.22 0.019 0.48 0.100 2.54 -- -- -- -- -- -- 2 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.14 3.56 1.75 44.45 3 2 14.19/14.31 360.42/363.47 0.35 8.89 0.245 6.22 0.019 0.48 0.074 1.88 2.031 51.59 -- -- -- -- 4 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.15 3.81 1.75 44.45 5 1 9.44/9.56 239.77/242.82 0.198 5.03 0.118 3.00 0.015 0.38 0.080 2.03 -- -- -- -- -- -- 6 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.12 3.05 1.12 28.45 7 2 8.06/8.18 204.72/207.77 0.195 4.95 0.115 2.92 0.015 0.38 0.053 1.35 2.031 51.59 -- -- -- -- 8 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.073 1.85 1.12 28.45 BACKSHELL ACCESSORIES |