Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

VUN12AD03-KM Datasheet(PDF) 9 Page - Cyntec Co., Ltd.

No. de pieza VUN12AD03-KM
Descripción Electrónicos  3A, High Efficiency uPOL Module
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  CYNTEC [Cyntec Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.cyntec.com/
Logo CYNTEC - Cyntec Co., Ltd.

VUN12AD03-KM Datasheet(HTML) 9 Page - Cyntec Co., Ltd.

Back Button VUN12AD03-KM Datasheet HTML 5Page - Cyntec Co., Ltd. VUN12AD03-KM Datasheet HTML 6Page - Cyntec Co., Ltd. VUN12AD03-KM Datasheet HTML 7Page - Cyntec Co., Ltd. VUN12AD03-KM Datasheet HTML 8Page - Cyntec Co., Ltd. VUN12AD03-KM Datasheet HTML 9Page - Cyntec Co., Ltd. VUN12AD03-KM Datasheet HTML 10Page - Cyntec Co., Ltd. VUN12AD03-KM Datasheet HTML 11Page - Cyntec Co., Ltd. VUN12AD03-KM Datasheet HTML 12Page - Cyntec Co., Ltd. VUN12AD03-KM Datasheet HTML 13Page - Cyntec Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
Rev. P00
9
VUN12AD03-KM
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS:
Conditions: TA = 25 ºC, unless otherwise specified. Test Board Information: 75mm×58mm, 4 layers 2oz.
VIN = 12V, Cin =4.7uF/50V/1206/X7R x 2, Cout = 22uF/50V/1210/X7R x 2.
FIG.12 PSM EFFICIENCY V.S. Loading
(VOUT=3.3V, IOUT=0 to 3A)
FIG.13 FPWM EFFICIENCY V.S. Loading
(VOUT=3.3V, IOUT=0 to 3A)
FIG.14 De-rating Curve
(VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=3A)
FIG.15 Enable on
(VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=0A)
FIG.16 PSM Load Transient
(VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=0A to 1.5A)
FIG.17 FPWM Load Transient
(VIN=12V, VOUT=3.3V, IOUT=0A to 1.5A)
PGOOD
VOUT
EN
VOUT
IOUT
VOUT
IOUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com