Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HM5185 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

No. de pieza HM5185
Descripción Electrónicos  High-voltage low-power synchronous boost control chip
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Página de inicio  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5185 Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5185 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5185 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5185 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5185 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5185 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5185 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5185 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
2
管脚定义
HM5185 DFN12L封装
HM5185 TSSOP-14 封装
DFN12L 封装
序号
符号
I/O 描述
1
VCC
I
输入电源
2
ENB
I
使能端
3
CSN
I
高位电流检测输入负端
4
CSP
I
高位电流检测输入正端
5
COMP
O
环路补偿管脚
6
FB
I
输出端反馈电压
7
GND
-
模拟地
8
LGATE
O
同步低位功率
MOSFET 驱动输出
9
LDO
O
5V 内置稳压输出
10
BOOT
-
同步高位功率
MOSFET 驱动电源正端
11
HGATE
O
同步高位功率
MOSFET 驱动输出
12
LX
-
同步高位功率
MOSFET 驱动电源负端
TSSOP-14 封装
序号
符号
I/O 描述
1
VCC
I
输入电源
2
ENB
I
使能端
3
CSN
I
高位电流检测输入负端
4
CSP
I
高位电流检测输入正端
5
COMP
O
环路补偿管脚
6
FB
I
输出端反馈电压
7
AGND
-
模拟地
8
PGND
_
功率地
9
LGATE
O
同步低位功率
MOSFET 驱动输出
10
PLDO
O
功率
5V 内置稳压输出
11
ALDO
O
模拟
5V 内置稳压输出
12
BOOT
_
同步高位功率
MOSFET 驱动电源正端
13
HGATE
O
同步高位功率
MOSFET 驱动输出
14
LX
_
同步高位功率
MOSFET 驱动电源负端
HM5185
HGATE
11
BOOT
10
LDO
9
CSP
4
FB
6
VCC
1
CSN
3
ENB
2
LGATE
8
GND
7
COMP
5
LX
12
HM5185



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com