Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LE-CW-E3A Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LE-CW-E3A
Descripción Electrónicos  OSTAR짰 - Lighting
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-CW-E3A Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LE-CW-E3A Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 19 page
background image
2008-02-11
2
LE CW E3A
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen
Helligkeitsgruppen (siehe Seite 8 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro
Gurt geliefert. Z. B. LE CW E3A-MYNZ-H3K5 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen MY,
MZ, NX, NY, oder NZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro
Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z. B. LE CW E3A-MYNZ-H3K5 bedeutet, dass in der
Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen
-H3 bis -K5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere
Informationen). Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt
werden.
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 8
for explanation). Only one group will be shipped in each packing unit (there will be no mixing of two groups in
each packing unit). E. g. LE CW E3A-MYNZ-H3K5 means that only one group MX, MY, MZ, NX, NY, or NZ will
be shippable for any one packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be
orderable.
In a similar manner for colors where chromaticity coordinate groups are measured and binned. Single
chromaticity coordinate groups will be shipped on any one packing unit. E. g. LE CW E3A-MYNZ-H3K5 means
that only one chromaticity coordinate groups -H3 to -K5 will be shippable. In order to ensure availability, single
chromaticity coordinate groups will not be orderable (see page 5 for explanation).
Bestellinformation
Ordering Information
Typ
Type
Farbtemperatur
3) Seite 19
color
temperature
3) page 19
Lichtstrom
1) Seite 19
Luminous Flux
1) page 19
I
F = 700 mA
Φ
V (lm)
Lichtstärke
2) Seite 19
Luminous
Intensity
2) page 19
I
F = 700 mA
Ι
V (cd)
Bestellnummer
Ordering Code
LE CW E3A-LZNX-Q3R5
2700 K
150 ... 330
85 (typ.)
Q65110A6185
LE CW E3A-MXNY-N3P5
3000 K
180 ... 390
95 (typ.)
Q65110A5944
LE CW E3A-MYNZ-L3M5
3500 K
210 ... 450
100 (typ.)
Q65110A5942
LE CW E3A-MYNZ-H3K5
4200 K
210 ... 450
110 (typ.)
Q65110A6184



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com