Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LE-CW-E3A Datasheet(PDF) 10 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LE-CW-E3A
Descripción Electrónicos  OSTAR짰 - Lighting
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LE-CW-E3A Datasheet(HTML) 10 Page - OSRAM GmbH

Back Button LE-CW-E3A Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH LE-CW-E3A Datasheet HTML 14Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 19 page
background image
LE CW E3A
2008-02-11
10
Durchlassstrom
2) Seite 19
Forward Current
2) page 19
I
F = f (VF); Tboard = 25 °C
Farbortverschiebung
2) Seite 19
Chromaticity Coordinate Shift
2) page 19
x, y =
f (I
F); Tboard = 25 °C
Relative Lichtfluss
2) 6) Seite 19
Relative Luminous Flux
2) 6) page 19
Φ
V/ΦV(700 mA) = f (IF); Tboard = 25 °C
15
OHL02857
10
1
2
10
3
10
mA
5
5
IF
VF
V
16 17 18 19 20 21 22 23
25
-0.02
0
IF
OHL02806
mA
Cx,
Δ
Cy
Δ
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.05
200
400
600
800
1200
Cx
Cy
V (700 mA)
V
I
F
10
1
10
2
10
3
mA
5
5
OHL02688
Φ
Φ
0
10
-1
10
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com