Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LCYH9PP Datasheet(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCYH9PP
Descripción Electrónicos  OSLON Black Flat
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYH9PP Datasheet(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LCYH9PP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 23 page
background image
Version 1.7
LCY H9PP
2015-08-12
5
Brightness Groups
Helligkeitsgruppen
Forward Voltage Groups 3) page 22
Durchlassspannungsgruppen 3) Seite 22
Group
Luminous Flux 1) page 22
Luminous Flux 1) page 22
Luminous Intensity
5) page 22
Gruppe
Lichtstrom 1) Seite 22
Lichtstrom 1) Seite 22
Lichtstärke 5) Seite 22
(min.) Φ
V [lm]
(max.) Φ
V [lm]
(typ.) I
V [cd]
7J
56
63
19.6
8J
63
71
22.1
5K
71
80
24.9
6K
80
90
28.1
Group
Gruppe
(min.) V
F [V]
(max.) V
F [V]
8E
2.75
3.00
8F
3.00
3.25
8G
3.25
3.50



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com