Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LCYH9PP Datasheet(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCYH9PP
Descripción Electrónicos  OSLON Black Flat
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYH9PP Datasheet(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LCYH9PP Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYH9PP Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 23 page
background image
2015-08-12
4
Version 1.7
LCY H9PP
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 350 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 22
Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 22
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.57
0.42
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
2ϕ
120
°
Forward voltage
3) page 22
Durchlassspannung 3) Seite 22
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.75
2.85
3.50
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
I
R
not designed for
reverse operation
Real thermal resistance junction / solder point
4) page 22
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
4) Seite 22
(typ.)
(max.)
Rth JS real
Rth JS real
6
7.5
K/W
K/W
"Electrical" thermal resistance junction / solder point
4) page 22
"Elektrischer" Wärmewiderstand Sperrschicht /
Lötpad
4) Seite 22
(with efficiency ηe = 22 %)
(typ.)
(max.)
R
th JS el
R
th JS el
4.7
5.9
K/W
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com