Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AN5307B Datasheet(PDF) 3 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

No. de pieza AN5307B
Descripción Electrónicos  Wide Distribution
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STANLEY [STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.stanley.co.jp/e/
Logo STANLEY - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

AN5307B Datasheet(HTML) 3 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

  AN5307B Datasheet HTML 1Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. AN5307B Datasheet HTML 2Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. AN5307B Datasheet HTML 3Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. AN5307B Datasheet HTML 4Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. AN5307B Datasheet HTML 5Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. AN5307B Datasheet HTML 6Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. AN5307B Datasheet HTML 7Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. AN5307B Datasheet HTML 8Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. AN5307B Datasheet HTML 9Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
Radiant Intensity Rank
Page 3
※Please contact our sales staff concerning rank designation.
2009.2.2
AN5307B
(Ta=25℃)
MIN.
MAX.
A
8.4
16.8
B
12.0
24.0
C
16.8
33.6
D
24.0
48.0
E
33.6
67.2
Rank
IF = 50mA
IE(mW/sr)
Condition
Through-hole IRED/φ5 Type



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com