Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KT-CSLNM1-13 Datasheet (PDF) - ams-OSRAM AG

KT-CSLNM1-13 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG
No. de pieza KT-CSLNM1-13
Descarga  KT-CSLNM1-13 Descarga
Tamaño del archivo   1945.38 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos OSRAM OSTAR™ Projection Compact

KT-CSLNM1-13 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
KT-CSLNM1-13 Datasheet PDF - ams-OSRAM AG

No. de pieza KT-CSLNM1-13
Descarga  KT-CSLNM1-13 Click to download

Tamaño del archivo   1945.38 Kbytes
Page   23 Pages
Fabricante Electrónico  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Página de inicio  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG
Descripción Electrónicos OSRAM OSTAR™ Projection Compact

KT-CSLNM1-13 Datasheet (HTML) - ams-OSRAM AG


KT-CSLNM1-13 Detalles de producto

Applications
- Entertainment
- Factory Automation
- Projection & Display
- Visualization
Features
- Package: white molded SMD ceramic package
- Chip technology: UX:3
- Typ. Radiation: 120° (Lambertian emitter)
- Color: λdom = 525 nm (● true green)
- Qualifications: The product qualification test plan is based on the guidelines of AEC-Q101-REV-C,
Stress Test Qualification for Automotive Grade Discrete Semiconductors.
- ESD: 8 kV acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)





Número de pieza similar - KT-CSLNM1-13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ams-OSRAM AG
KT-CULPM1-13 AMSOSRAM-KT-CULPM1-13 Datasheet
1Mb / 23P
OSRAM OSTAR® Projection Compact
Version 1.1 2024-04-03
More results


Descripción similar - KT-CSLNM1-13

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LETQ8WP OSRAM-LETQ8WP Datasheet
839Kb / 23P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WM OSRAM-LETQ9WM Datasheet
780Kb / 23P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LETQ9WN OSRAM-LETQ9WN Datasheet
739Kb / 22P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LECGQ8WP OSRAM-LECGQ8WP Datasheet
1Mb / 25P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ8WP OSRAM-LEAQ8WP Datasheet
811Kb / 23P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WM OSRAM-LEAQ9WM Datasheet
734Kb / 22P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LEAQ9WN OSRAM-LEAQ9WN_17 Datasheet
722Kb / 22P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LERQ8WP OSRAM-LERQ8WP Datasheet
860Kb / 23P
OSRAM OSTAR Projection Compact
LEBAQ6WM OSRAM-LEBAQ6WM Datasheet
714Kb / 18P
OSRAM OSTAR Projection Compact
KRCSLNM1.23 OSRAM-KRCSLNM1.23 Datasheet
762Kb / 24P
OSRAM OSTAR Projection Compact
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com