Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AMDU040N014VRH Datasheet (PDF) - MagnaChip Semiconductor.

AMDU040N014VRH Datasheet PDF - MagnaChip Semiconductor.
No. de pieza AMDU040N014VRH
Descarga  AMDU040N014VRH Descarga
Tamaño del archivo   694.75 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  MGCHIP [MagnaChip Semiconductor.]
Página de inicio  http://www.magnachip.co.kr
Logo MGCHIP - MagnaChip Semiconductor.
Descripción Electrónicos Single N-channel Trench MOSFET 40V 1.4mΩ 194A

AMDU040N014VRH Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AMDU040N014VRH Datasheet PDF - MagnaChip Semiconductor.

No. de pieza AMDU040N014VRH
Descarga  AMDU040N014VRH Click to download

Tamaño del archivo   694.75 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  MGCHIP [MagnaChip Semiconductor.]
Página de inicio  http://www.magnachip.co.kr
Logo MGCHIP - MagnaChip Semiconductor.
Descripción Electrónicos Single N-channel Trench MOSFET 40V 1.4mΩ 194A

AMDU040N014VRH Datasheet (HTML) - MagnaChip Semiconductor.


AMDU040N014VRH Detalles de producto

FEATURES
• Trench power MOSFET technology
• N-channel, normal level
• Enhanced avalanche ruggedness
• 100% Avalanche tested
• Maximum 175°C junction temperature
• AEC-Q101 qualified

APPLICATIONS
• DC/DC and AC/DC converters
• Brushed and BLDC motor drive systems




Número de pieza similar - AMDU040N014VRH

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
MagnaChip Semiconductor...
AMDU040N043VRH MGCHIP-AMDU040N043VRH Datasheet
604Kb / 7P
Single N-channel Trench MOSFET 40V 4.3mΩ 88A
Jan. 2024, Rev. 1.2
More results


Descripción similar - AMDU040N014VRH

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
MagnaChip Semiconductor...
MDF1723 MGCHIP-MDF1723 Datasheet
1Mb / 6P
Single N-channel Trench MOSFET 40V, 85A, 2.6m(ohm)
MDP1723 MGCHIP-MDP1723 Datasheet
1Mb / 6P
Single N-channel Trench MOSFET 40V, 120A, 2.3m(ohm)
MDU04N010 MGCHIP-MDU04N010 Datasheet
1Mb / 6P
Single N-channel Trench MOSFET 40V, 100A, 1.0m(ohm)
MDU1721 MGCHIP-MDU1721 Datasheet
983Kb / 6P
Single N-channel Trench MOSFET 40V, 100A, 1.4m(ohm)
MDU1722 MGCHIP-MDU1722 Datasheet
981Kb / 6P
Single N-channel Trench MOSFET 40V, 100A, 2.2m(ohm)
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
MSN04R010S MAPLESMI-MSN04R010S Datasheet
823Kb / 6P
40V N-Channel Trench MOSFET
MSN04R014S MAPLESMI-MSN04R014S Datasheet
824Kb / 6P
40V N-Channel Trench MOSFET
MSN04R022S MAPLESMI-MSN04R022S Datasheet
816Kb / 6P
40V N-Channel Trench MOSFET
logo
PFC Device Inc.
PRM028N04D PFC-PRM028N04D Datasheet
885Kb / 8P
40V Single N-Channel MOSFET
PRM028N04E PFC-PRM028N04E Datasheet
867Kb / 8P
40V Single N-Channel MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com