Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AO4486 Datasheet (PDF) - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

AO4486 Datasheet PDF - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
No. de pieza AO4486
Descarga  AO4486 Descarga
Tamaño del archivo   769.12 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Página de inicio  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
Descripción Electrónicos N-Channel MOSFET

AO4486 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
AO4486 Datasheet PDF - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

No. de pieza AO4486
Descarga  AO4486 Click to download

Tamaño del archivo   769.12 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Página de inicio  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
Descripción Electrónicos N-Channel MOSFET

AO4486 Datasheet (HTML) - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED


AO4486 Detalles de producto

General Description
The AO4486 combines advanced trench MOSFET
technology with a low resistance package to provide
extremely low RDS(ON).This device is ideal for boost
converters and synchronous rectifiers for consumer,
telecom, industrial power supplies and LED backlighting.

Product Summary
VDS (V) = 100V
ID = 4.2A
RDS(ON) < 79mΩ (VGS = 10V)
RDS(ON) < 94mΩ (VGS = 4.5V)




Número de pieza similar - AO4486

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4486 AOSMD-AO4486 Datasheet
552Kb / 6P
100V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4486 WHXPCB-AO4486 Datasheet
2Mb / 6P
100V N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4486 KEXIN-AO4486 Datasheet
3Mb / 5P
N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4486 VBSEMI-AO4486 Datasheet
1,020Kb / 9P
N-Channel 100 V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
AO4486 UMW-AO4486 Datasheet
622Kb / 8P
N-Channel MOSFET
More results


Descripción similar - AO4486

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Microsemi Corporation
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com