Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

50N06 Datasheet (PDF) - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

50N06 Datasheet PDF - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
No. de pieza 50N06
Descarga  50N06 Descarga
Tamaño del archivo   1579.13 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Página de inicio  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
Descripción Electrónicos 60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

50N06 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
50N06 Datasheet PDF - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED

No. de pieza 50N06
Descarga  50N06 Click to download

Tamaño del archivo   1579.13 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  EVVOSEMI [EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED]
Página de inicio  https://www.evvosemi.com
Logo EVVOSEMI - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED
Descripción Electrónicos 60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET

50N06 Datasheet (HTML) - EVER SEMICONDUCTOR CO.,LIMITED


50N06 Detalles de producto

General Description
The 50N06 uses advanced trench technology and design
to provide excellent RDS(ON) wi th low gate charge. It ca n
be used in a wide variety of applications.

Features
VDS = 60V,ID =50A
RDS(ON),12mΩ(Typ) @ VGS =10V
RDS(ON),16mΩ(Typ) @ VGS =4.5V
Advanced Trench Technology
Excellent RDS(ON) and Low Gate Charge
Lead free product is acquired

Application
Load Switch
PWM Application
Power management




Número de pieza similar - 50N06

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Unisonic Technologies
50N06 UTC-50N06 Datasheet
145Kb / 8P
50 Amps, 60 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
50N06 UTC-50N06 Datasheet
330Kb / 8P
50 Amps, 60 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
50N06 UTC-50N06 Datasheet
345Kb / 8P
50 Amps, 60 Volts N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Nell Semiconductor Co.,...
50N06 NELLSEMI-50N06 Datasheet
445Kb / 9P
N-Channel Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
50N06 ISC-50N06 Datasheet
65Kb / 2P
Fast Switching Speed
More results


Descripción similar - 50N06

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Zetex Semiconductors
ZXMN6A07F ZETEX-ZXMN6A07F Datasheet
1Mb / 7P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
ZXMN6A08E6 ZETEX-ZXMN6A08E6 Datasheet
850Kb / 7P
60V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
logo
Pan Jit International I...
PJP6000 PANJIT-PJP6000 Datasheet
127Kb / 4P
60V N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
20N06 UMW-20N06 Datasheet
1Mb / 6P
60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
30N06 UMW-30N06 Datasheet
1Mb / 7P
60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
40N06 UMW-40N06 Datasheet
1Mb / 6P
60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
50N06 UMW-50N06 Datasheet
1Mb / 6P
60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
IRLR2905TR UMW-IRLR2905TR Datasheet
1Mb / 6P
60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
STD30NF06L UMW-STD30NF06L Datasheet
1Mb / 6P
60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
STD35NF06 UMW-STD35NF06 Datasheet
1Mb / 6P
60V N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com