Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

UPG2409T6X-E2 Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

UPG2409T6X-E2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza UPG2409T6X-E2
Descarga  UPG2409T6X-E2 Descarga
Tamaño del archivo   227.27 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos GaAs INTEGRATED CIRCUIT

UPG2409T6X-E2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
UPG2409T6X-E2 Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza UPG2409T6X-E2
Descarga  UPG2409T6X-E2 Click to download

Tamaño del archivo   227.27 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos GaAs INTEGRATED CIRCUIT

UPG2409T6X-E2 Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


UPG2409T6X-E2 Detalles de producto

FEATURES
• Switch control voltage : Vcont (H) = 3.0 V TYP.
: Vcont (L) = 0 V TYP.
• Low insertion loss : Lins = 0.45 dB TYP. @ f = 2.5 GHz
: Lins = 0.55 dB TYP. @ f = 3.8 GHz
: Lins = 0.65 dB TYP. @ f = 6.0 GHz
• High isolation : ISL = 30 dB TYP. @ f = 2.5 GHz
: ISL = 30 dB TYP. @ f = 3.8 GHz
: ISL = 27 dB TYP. @ f = 6.0 GHz
• Handling power : Pin (1 dB) = +36.0 dBm TYP. @ f = 0.05 to 6.0 GHz
• High-density surface mounting : 6-pin plastic TSON (T6X) package (1.5 × 1.5 × 0.37 mm)




Número de pieza similar - UPG2409T6X-E2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
UPG2409T6X-E2 NEC-UPG2409T6X-E2 Datasheet
105Kb / 11P
HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAXTM
logo
California Eastern Labs
UPG2409T6X-E2 CEL-UPG2409T6X-E2 Datasheet
418Kb / 10P
HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAX
logo
NEC
UPG2409T6X-E2-A NEC-UPG2409T6X-E2-A Datasheet
105Kb / 11P
HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAXTM
logo
California Eastern Labs
UPG2409T6X-E2-A CEL-UPG2409T6X-E2-A Datasheet
418Kb / 10P
HIGH POWER SPDT SWITCH FOR WiMAX
More results


Descripción similar - UPG2409T6X-E2

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
UPG2008TB NEC-UPG2008TB Datasheet
58Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PG2422TK RENESAS-PG2422TK_15 Datasheet
275Kb / 17P
GaAs Integrated Circuit
MC-5963 RENESAS-MC-5963 Datasheet
186Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1997
UPG100B RENESAS-UPG100B Datasheet
217Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1994
UPG100P RENESAS-UPG100P Datasheet
212Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1992
UPG168TB RENESAS-UPG168TB Datasheet
236Kb / 11P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2004
UPG501B RENESAS-UPG501B Datasheet
210Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1988
UPG502B RENESAS-UPG502B Datasheet
211Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1988
UPG2005TB RENESAS-UPG2005TB Datasheet
203Kb / 14P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2001
UPG2015TB RENESAS-UPG2015TB Datasheet
217Kb / 13P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2003
More results




Acerca de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com