Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

UPG2005TB Datasheet (PDF) - Renesas Technology Corp

UPG2005TB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp
No. de pieza UPG2005TB
Descarga  UPG2005TB Descarga
Tamaño del archivo   203.94 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos GaAs INTEGRATED CIRCUIT

UPG2005TB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
UPG2005TB Datasheet PDF - Renesas Technology Corp

No. de pieza UPG2005TB
Descarga  UPG2005TB Click to download

Tamaño del archivo   203.94 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricante Electrónico  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Página de inicio  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp
Descripción Electrónicos GaAs INTEGRATED CIRCUIT

UPG2005TB Datasheet (HTML) - Renesas Technology Corp


UPG2005TB Detalles de producto

FEATURES
• Low insertion loss: LINS = 0.3 dB TYP. @VCONT = 2.8 V / 0 V, VDD = 2.8 V, f = 1 GHz
LINS = 0.4 dB TYP. @VCONT = 2.8 V / 0 V, VDD = 2.8 V, f = 2.5 GHz
• High isolation: ISL = 29 dB TYP. @VCONT = 2.8 V / 0 V, VDD = 2.8 V, f = 2 GHz
ISL = 25 dB TYP. @VCONT = 2.8 V / 0 V, VDD = 2.8 V, f = 2.5 GHz
• 6-pin super minimold package (Size: 2.0 ´ 1.25 ´ 0.9 mm)




Número de pieza similar - UPG2005TB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
UPG2006TB NEC-UPG2006TB Datasheet
265Kb / 10P
NECs 1.8 V L, S-BAND SPDT SWITCH
logo
Renesas Technology Corp
UPG2006TB RENESAS-UPG2006TB Datasheet
233Kb / 14P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2002
logo
NEC
UPG2006TB-E3 NEC-UPG2006TB-E3 Datasheet
265Kb / 10P
NECs 1.8 V L, S-BAND SPDT SWITCH
logo
Renesas Technology Corp
UPG2006TB-E3 RENESAS-UPG2006TB-E3 Datasheet
233Kb / 14P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2002
logo
NEC
UPG2008TB NEC-UPG2008TB Datasheet
58Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
More results


Descripción similar - UPG2005TB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
UPG2008TB NEC-UPG2008TB Datasheet
58Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
logo
Renesas Technology Corp
PG2422TK RENESAS-PG2422TK_15 Datasheet
275Kb / 17P
GaAs Integrated Circuit
MC-5963 RENESAS-MC-5963 Datasheet
186Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1997
UPG100B RENESAS-UPG100B Datasheet
217Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1994
UPG100P RENESAS-UPG100P Datasheet
212Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1992
UPG168TB RENESAS-UPG168TB Datasheet
236Kb / 11P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2004
UPG501B RENESAS-UPG501B Datasheet
210Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1988
UPG502B RENESAS-UPG502B Datasheet
211Kb / 10P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
1988
UPG2015TB RENESAS-UPG2015TB Datasheet
217Kb / 13P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2003
UPG2030TB RENESAS-UPG2030TB Datasheet
245Kb / 13P
GaAs INTEGRATED CIRCUIT
2003
More results




Acerca de Renesas Technology Corp


Renesas Technology Corp es una compañía de semiconductores japoneses que proporciona una amplia gama de microcontroladores, sistemas a chips y dispositivos analógicos y de energía para diversas aplicaciones en los mercados automotrices, industriales y de consumo.
La compañía se formó en 2010 a través de la fusión de NEC Electronics Corporation y Renesas Technology Corporation.
Renesas es uno de los mayores proveedores de microcontroladores del mundo y es conocido por su experiencia en el desarrollo de tecnologías avanzadas en áreas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y electrónica automotriz.
La compañía tiene operaciones en más de 20 países y sus productos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com