Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SICW1000N170A Datasheet (PDF) - Micro Commercial Components

SICW1000N170A Datasheet PDF - Micro Commercial Components
No. de pieza SICW1000N170A
Descarga  SICW1000N170A Descarga
Tamaño del archivo   914.81 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  MCC [Micro Commercial Components]
Página de inicio  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Descripción Electrónicos N-CHANNEL MOSFET

SICW1000N170A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
SICW1000N170A Datasheet PDF - Micro Commercial Components

No. de pieza SICW1000N170A
Descarga  SICW1000N170A Click to download

Tamaño del archivo   914.81 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  MCC [Micro Commercial Components]
Página de inicio  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components
Descripción Electrónicos N-CHANNEL MOSFET

SICW1000N170A Datasheet (HTML) - Micro Commercial Components


SICW1000N170A Detalles de producto

Maximum Ratings
• Operating Junction Temperature Range : -55°C to +150°C
• Storage Temperature Range: -55°C to +150°C
• Thermal Resistance: 1.7°C/W Junction to Case

Features
• SiC MOSFET technology
• High blocking voltage with low on-resistance
• High-speed switching with low capacitances
• Halogen Free. “Green” Device (Note 1)
• Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating
• Lead Free Finish/RoHS Compliant ("P" Suffix Designates RoHS
Compliant. See Ordering Information)

Applications
• Solar Inverters
• Switch Mode Power Supplies
• High Voltage DC/DC Converters
• Battery Chargers
• Motor Drives




Número de pieza similar - SICW1000N170A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Micro Commercial Compon...
SICW080N120Y4 MCC-SICW080N120Y4 Datasheet
3Mb / 7P
N-CHANNEL MOSFET
Rev.3-1-10092022
SICW080N120Y4-BP MCC-SICW080N120Y4-BP Datasheet
3Mb / 7P
N-CHANNEL MOSFET
Rev.3-1-10092022
logo
Diotec Semiconductor
SICW20C065 DIOTEC-SICW20C065 Datasheet
723Kb / 3P
Silicon Carbide Schottky Diodes Siliziumkarbid Schottky-Dioden
2024-03-25
SICW20C120 DIOTEC-SICW20C120 Datasheet
734Kb / 4P
Silicon Carbide Schottky Diodes Siliziumkarbid Schottky-Dioden
2024-04-10
SICW40C120 DIOTEC-SICW40C120 Datasheet
670Kb / 3P
Silicon Carbide Schottky Diodes Siliziumkarbid Schottky-Dioden
2023-06-07
More results


Descripción similar - SICW1000N170A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Microsemi Corporation
APT6M100K MICROSEMI-APT6M100K Datasheet
263Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT24M120B2 MICROSEMI-APT24M120B2 Datasheet
407Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT28M120B2 MICROSEMI-APT28M120B2 Datasheet
283Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT34M60B MICROSEMI-APT34M60B Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT34M120J MICROSEMI-APT34M120J Datasheet
273Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT41M80B2 MICROSEMI-APT41M80B2 Datasheet
265Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT43M60B2 MICROSEMI-APT43M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT58M50J MICROSEMI-APT58M50J Datasheet
275Kb / 4P
N-Channel MOSFET
APT66M60B2 MICROSEMI-APT66M60B2 Datasheet
398Kb / 4P
N-Channel MOSFET
logo
KIA Semiconductor Techn...
2302 KIA-2302 Datasheet
110Kb / 4P
P-CHANNEL MOSFET N-CHANNEL MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com