Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BSS84AKQB Datasheet (PDF) - Nexperia B.V. All rights reserved

BSS84AKQB Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved
No. de pieza BSS84AKQB
Descarga  BSS84AKQB Descarga
Tamaño del archivo   280.46 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Página de inicio  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Descripción Electrónicos 50 V, P-channel Trench MOSFET

BSS84AKQB Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BSS84AKQB Datasheet PDF - Nexperia B.V. All rights reserved

No. de pieza BSS84AKQB
Descarga  BSS84AKQB Click to download

Tamaño del archivo   280.46 Kbytes
Page   15 Pages
Fabricante Electrónico  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Página de inicio  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved
Descripción Electrónicos 50 V, P-channel Trench MOSFET

BSS84AKQB Datasheet (HTML) - Nexperia B.V. All rights reserved


BSS84AKQB Detalles de producto

1. General description
P-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET) in an ultra small DFN1110D-3
(SOT8015) leadless Surface-Mounted Device (SMD) plastic package using Trench MOSFET
technology.

2. Features and benefits
• Logic-level compatible
• Side wettable flanks for optical solder inspection
• Ultra small and leadless SMD plastic package: 1.1 x 1 x 0.48 mm
• Trench MOSFET technology
• ElectroStatic Discharge (ESD) protection > 1 kV HBM (Class H1C)
• AEC-Q101 qualified

3. Applications
• Relay driver
• High-speed line driver
• High-side load switch
• Switching circuits




Número de pieza similar - BSS84AKQB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
BSS84AK NXP-BSS84AK Datasheet
872Kb / 16P
50 V, 180 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1-23 May 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
BSS84AK NEXPERIA-BSS84AK Datasheet
1Mb / 16P
50 V, 180 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1 - 23 May 2011
logo
TECH PUBLIC Electronics...
BSS84AK TECHPUBLIC-BSS84AK Datasheet
1Mb / 4P
P-Channel Mosfet
logo
NXP Semiconductors
BSS84AK215 NXP-BSS84AK215 Datasheet
872Kb / 16P
50 V, 180 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1-23 May 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
BSS84AKM NEXPERIA-BSS84AKM Datasheet
1Mb / 16P
50 V, 230 mA P-channel Trench MOSFET
More results


Descripción similar - BSS84AKQB

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
BSS84AKW NXP-BSS84AKW Datasheet
874Kb / 16P
50 V, 150 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1-23 May 2011
BSS84AK215 NXP-BSS84AK215 Datasheet
872Kb / 16P
50 V, 180 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1-23 May 2011
BSS84AKW PHILIPS-BSS84AKW Datasheet
874Kb / 16P
50 V, 150 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1-23 May 2011
BSS84AK PHILIPS-BSS84AK_15 Datasheet
872Kb / 16P
50 V, 180 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1-23 May 2011
BSS84AKMB PHILIPS-BSS84AKMB_15 Datasheet
1Mb / 15P
50 V, single P-channel Trench MOSFET
Rev. 1-6 June 2012
BSS84AKW PHILIPS-BSS84AKW_15 Datasheet
874Kb / 16P
50 V, 150 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1-23 May 2011
logo
Nexperia B.V. All right...
BSS84AKM NEXPERIA-BSS84AKM Datasheet
1Mb / 16P
50 V, 230 mA P-channel Trench MOSFET
BSS84AKMB NEXPERIA-BSS84AKMB Datasheet
1Mb / 16P
50 V, single P-channel Trench MOSFET
BSS84AKT NEXPERIA-BSS84AKT Datasheet
983Kb / 17P
50 V, 150 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1 - 23 May 2011
BSS84AKW NEXPERIA-BSS84AKW Datasheet
1Mb / 16P
50 V, 150 mA P-channel Trench MOSFET
Rev. 1 - 23 May 2011
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com