Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

XRF286 Datasheet (PDF) - Motorola, Inc

XRF286 Datasheet PDF - Motorola, Inc
No. de pieza XRF286
Descarga  XRF286 Descarga
Tamaño del archivo   200.01 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos The RF Sub-Micron MOSFET Line RF Power Field Effect Transistors

XRF286 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
XRF286 Datasheet PDF - Motorola, Inc

No. de pieza XRF286
Descarga  XRF286 Click to download

Tamaño del archivo   200.01 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricante Electrónico  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Página de inicio  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Descripción Electrónicos The RF Sub-Micron MOSFET Line RF Power Field Effect Transistors

XRF286 Datasheet (HTML) - Motorola, Inc


XRF286 Detalles de producto

2000 MHz, 60 W, 26 V LATERAL N–CHANNEL BROADBAND RF POWER MOSFETs



N–Channel Enhancement–Mode Lateral MOSFETs

Designed for PCN and PCS base station applications at frequencies from 1000 to 2400 MHz. Suitable for FM, TDMA, CDMA, and multicarrier amplifier applications. To be used in class A and class AB for PCN–PCS/cellular radio and WLL applications.


 



• Specified Two–Tone Performance @ 2000 MHz, 26 Volts

  Output Power — 60 Watts (PEP)

   Power Gain — 9.5 dB

   Intermodulation Distortion — –28 dBc

• Typical Two–Tone Performance at 2000 MHz, 26 Volts

   Output Power — 60 Watts (PEP)

   Power Gain — 10.5 dB

   Efficiency — 32%

   Intermodulation Distortion — –30 dBc

• S–Parameter Characterization at High Bias Levels

• Capable of Handling 10:1 VSWR, @ 26 Vdc, 2000 MHz, 60 Watts (CW) Output Power

• Excellent Thermal Stability

• Characterized with Series Equivalent Large–Signal Impedance Parameters





Descripción similar - XRF286

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Motorola, Inc
MRF5S19100HR3 MOTOROLA-MRF5S19100HR3 Datasheet
726Kb / 12P
The RF MOSFET Line RF Power Field Effect Transistors N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFETs
MRF1518T1 MOTOROLA-MRF1518T1 Datasheet
553Kb / 16P
The RF MOSFET Line RF POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
MRF19030LR3 MOTOROLA-MRF19030LR3 Datasheet
594Kb / 8P
The RF MOSFET Line RF Power Field Effect Transistors N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFETs
logo
Freescale Semiconductor...
MRF9030MR1 FREESCALE-MRF9030MR1 Datasheet
620Kb / 12P
The RF Sub-Micron MOSFET Line RF POWER FIELD EFFECT TRANSISTORS N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFETs
logo
Motorola, Inc
MRF9030MR1 MOTOROLA-MRF9030MR1 Datasheet
452Kb / 12P
The RF Sub-Micron MOSFET Line RF Power Field Effect Transistors N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFETs
MRF9030LR1 MOTOROLA-MRF9030LR1 Datasheet
547Kb / 12P
The RF Sub-Micron MOSFET Line RF Power Field Effect Transistors N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFETs
MRF9060MR1 MOTOROLA-MRF9060MR1 Datasheet
422Kb / 12P
The RF Sub-micron MOSFET Line RF POWER FIELD EFFECT TRANSISTORS N-channel Enhancement-mode Lateral MOSFETs
MRF21120 MOTOROLA-MRF21120 Datasheet
401Kb / 8P
The RF Sub-Micron MOSFET Line RF Power Field Effect Trasistor N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET
MRF373 MOTOROLA-MRF373 Datasheet
217Kb / 12P
The RF MOSFET Line RF Power Field Effect Transistors N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFETs
MRF9045M MOTOROLA-MRF9045M Datasheet
144Kb / 8P
The RF Sub-Micron MOSFET Line RF Power Field Effect Transistor N-Channel Enhancement-Mode Lateral MOSFET
More results




Acerca de Motorola, Inc


Motorola, Inc. era una compañía de telecomunicaciones multinacional estadounidense que fue fundada en 1928. Tenía su sede en Schaumburg, Illinois y fue uno de los mayores proveedores de teléfonos móviles, equipos de telecomunicaciones y semiconductores. A lo largo de su historia, Motorola fue conocida por su innovación en el campo de las telecomunicaciones, incluido el desarrollo del primer teléfono celular disponible comercialmente, el Dynatac y el primer buscapersonas de dos vías del mundo, el Pageboy.

En 2011, Motorola se dividió en dos compañías separadas: Motorola Mobility y Motorola Solutions. Google luego adquirió la movilidad de Motorola en Google en 2012, y ahora es una subsidiaria de Lenovo. Motorola Solutions se centra en la seguridad pública y las soluciones de comunicación comercial e industrial. La compañía proporciona una amplia gama de productos que incluyen radios bidireccionales, dispositivos de computación móvil y equipos de infraestructura de red.

Motorola fue uno de los pioneros de la industria de los teléfonos móviles y tiene una rica historia de innovación y avances tecnológicos. El legado de la compañía continúa a través de sus subsidiarias y sus tecnología y productos continúan utilizándose en todo el mundo.

*Esta información es solo para fines informativos generales, no seremos responsables de ninguna pérdida o daño causado por la información anterior.




Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com