Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BSS138W Datasheet (PDF) - AiT Semiconductor Inc.

BSS138W Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.
No. de pieza BSS138W
Descarga  BSS138W Descarga
Tamaño del archivo   546.2 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Página de inicio  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Descripción Electrónicos POWER MOSFET N-CHANNEL 200mA, 50V

BSS138W Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
BSS138W Datasheet PDF - AiT Semiconductor Inc.

No. de pieza BSS138W
Descarga  BSS138W Click to download

Tamaño del archivo   546.2 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricante Electrónico  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
Página de inicio  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.
Descripción Electrónicos POWER MOSFET N-CHANNEL 200mA, 50V

BSS138W Datasheet (HTML) - AiT Semiconductor Inc.


BSS138W Detalles de producto

DESCRIPTION
Typical applications are dc
dc converters, power
management in portable and battery powered
products such as computers, printers, PCMCIA
cards, cellular and cordless telephones.
The
BSS138W is available in SC 70 Package Type

FEATURES
 Low T hreshold Voltage (V GS(th) th): 0.5V...1.5V)
makes it ideal for low voltage applications
 Availabl e in SC 70 P ackage

APPL ICATIONS
 High speed switching




Número de pieza similar - BSS138W

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diodes Incorporated
BSS138W DIODES-BSS138W Datasheet
90Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30206 Rev. 3 - 2
logo
Infineon Technologies A...
BSS138W INFINEON-BSS138W Datasheet
196Kb / 9P
SIPMOS Small-Signal-Transistor
Rev. 1.1 2004-04-16
logo
Diodes Incorporated
BSS138W DIODES-BSS138W Datasheet
115Kb / 6P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30206 Rev. 7 - 2
logo
Infineon Technologies A...
BSS138W INFINEON-BSS138W Datasheet
317Kb / 9P
SIPMOS Small-Signal-Transistor
Rev. 2.41 2009-11-19
logo
Diodes Incorporated
BSS138W DIODES-BSS138W Datasheet
150Kb / 4P
N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
Rev. 9 - 2 October 2007
More results


Descripción similar - BSS138W

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Unisonic Technologies
60N05 UTC-60N05 Datasheet
136Kb / 3P
60A, 50V N-CHANNEL POWER MOSFET
UTT100N05 UTC-UTT100N05 Datasheet
129Kb / 3P
100A, 50V N-CHANNEL POWER MOSFET
BSS139Z UTC-BSS139Z Datasheet
137Kb / 3P
0.2A, 50V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Central Semiconductor C...
PB-CMKT3920_1509 CENTRAL-PB-CMKT3920_1509 Datasheet
1Mb / 2P
50V, 200mA
logo
Rohm
RUC002N05HZGT116 ROHM-RUC002N05HZGT116 Datasheet
2Mb / 14P
Nch 50V 200mA Small Signal MOSFET
logo
First Components Intern...
IRFZ44N FCI-IRFZ44N Datasheet
154Kb / 5P
55A 50V N CHANNEL POWER MOSFET
logo
Rohm
RE1J002YN ROHM-RE1J002YN Datasheet
3Mb / 13P
Nch 50V 200mA Small Signal MOSFET
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS138L AITSEMI-BSS138L Datasheet
478Kb / 6P
POWER MOSFET 0.2A, 50V N-CHANNEL
REV2.0
BSS139D AITSEMI-BSS139D Datasheet
645Kb / 6P
POWER MOSFET N-CHANNEL 200mA, 50V
REV1.0
BSS139W AITSEMI-BSS139W Datasheet
641Kb / 6P
POWER MOSFET N-CHANNEL 200mA, 50V
REV1.0
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com