Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

WNM2024 Datasheet (PDF) - Will Semiconductor Ltd.

WNM2024 Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.
No. de pieza WNM2024
Descarga  WNM2024 Descarga
Tamaño del archivo   914.57 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Página de inicio  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
Descripción Electrónicos Single N-Channel, 20V, 3.9A, Power MOSFET

WNM2024 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Descarga Datasheet
WNM2024 Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.

No. de pieza WNM2024
Descarga  WNM2024 Click to download

Tamaño del archivo   914.57 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricante Electrónico  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Página de inicio  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
Descripción Electrónicos Single N-Channel, 20V, 3.9A, Power MOSFET

WNM2024 Datasheet (HTML) - Will Semiconductor Ltd.




Número de pieza similar - WNM2024

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNM2020 WILLSEMI-WNM2020 Datasheet
447Kb / 6P
N-Channel, 20V, 0.90A, Small Signal MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
WNM2020 KEXIN-WNM2020 Datasheet
1Mb / 4P
N-Channel MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNM2020-3/TR WILLSEMI-WNM2020-3/TR Datasheet
447Kb / 6P
N-Channel, 20V, 0.90A, Small Signal MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
WNM2020-3/TR VBSEMI-WNM2020-3/TR Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
WNM2020-3TR VBSEMI-WNM2020-3TR Datasheet
1Mb / 9P
N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Descripción similar - WNM2024

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tak Cheong Electronics ...
TFF4N65 TAK_CHEONG-TFF4N65 Datasheet
305Kb / 8P
N-Channel Power MOSFET 3.9A, 650V, 3.0廓
TFP4N65 TAK_CHEONG-TFP4N65 Datasheet
325Kb / 8P
N-Channel Power MOSFET 3.9A, 650V, 3.0廓
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD5T40P AOSMD-AOD5T40P Datasheet
438Kb / 6P
400V,3.9A N-Channel MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPM3023 WILLSEMI-WPM3023 Datasheet
1Mb / 7P
Single P-Channel, -30V, -3.9A, Power MOSFET
WNM2030 WILLSEMI-WNM2030 Datasheet
565Kb / 6P
Single N-Channel, 20V, 0.95A, Power MOSFET
WNM2046 WILLSEMI-WNM2046 Datasheet
1Mb / 8P
Single N-Channel, 20V, 0.71A, Power MOSFET
WNM2046C WILLSEMI-WNM2046C Datasheet
1Mb / 7P
Single N-Channel, 20V, 0.6A, Power MOSFET
WNM2072 WILLSEMI-WNM2072 Datasheet
1Mb / 7P
Single N-Channel, 20V, 0.71A, Power MOSFET
WNM2077 WILLSEMI-WNM2077 Datasheet
957Kb / 6P
Single N-Channel, 20V, 0.54A, Power MOSFET
WNM2096 WILLSEMI-WNM2096 Datasheet
757Kb / 8P
Single N-Channel, 20V, 0.8A, Power MOSFET
More results



Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com