Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet(PDF) 20 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LCBM67C-R2S2-2J8L-1
Descripción Electrónicos  Automotive Interior Lighting
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet(HTML) 20 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 15Page - OSRAM GmbH LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 16Page - OSRAM GmbH LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 17Page - OSRAM GmbH LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 18Page - OSRAM GmbH LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 19Page - OSRAM GmbH LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 20Page - OSRAM GmbH LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 21Page - OSRAM GmbH LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 22Page - OSRAM GmbH LCBM67C-R2S2-2J8L-1 Datasheet HTML 23Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 23 page
background image
2014-10-30
20
Version 1.2
LCB M67C - CoD blue Cx=0.2 / Cy=0.3
Notes
Hinweise
The evaluation of eye safety occurs according to the
standard IEC 62471:2008 ("photobiological safety of
lamps and lamp systems"). Within the risk grouping
system of this CIE standard, the LED specified in this
data sheet fall into the class Exempt group
(exposure time 10000 s). Under real circumstances
(for exposure time, eye pupils, observation
distance), it is assumed that no endangerment to the
eye exists from these devices. As a matter of
principle, however, it should be mentioned that
intense light sources have a high secondary
exposure potential due to their blinding effect. As is
also true when viewing other bright light sources
(e.g. headlights), temporary reduction in visual
acuity and afterimages can occur, leading to
irritation, annoyance, visual impairment, and even
accidents, depending on the situation.
Die Bewertung der Augensicherheit erfolgt nach
dem Standard IEC 62471:2008 ("photobiological
safety of lamps and lamp systems"). Im
Risikogruppensystem dieser CIE- Norm erfüllen die
in diesem Datenblatt angegebenen LEDs folgende
Gruppenanforderung - Exempt group
(Expositionsdauer 10000 s). Unter realen
Umständen (für Expositionsdauer, Augenpupille,
Betrachtungsabstand) geht damit von diesen
Bauelementen keinerlei Augengefährdung aus.
Grundsätzlich sollte jedoch erwähnt werden, dass
intensive Lichtquellen durch ihre Blendwirkung ein
hohes sekundäres Gefahrenpotenzial besitzen.
Nach einem Blick in eine helle Lichtquelle (z.B.
Autoscheinwerfer), kann ein temporär
eingeschränktes Sehvermögen oder auch
Nachbilder zu Irritationen, Belästigungen,
Beeinträchtigungen oder sogar Unfällen führen.
For further application related informations
please visit www.osram-os.com/appnotes
Für weitere applikationsspezifische
Informationen besuchen Sie bitte
www.osram-os.com/appnotes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23