Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GWJSLPS1.EM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza GWJSLPS1.EM
Descripción Electrónicos  Indoor General Lighting
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWJSLPS1.EM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWJSLPS1.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2016-01-13
2
Version 1.1
GW JSLPS1.EM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 24
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 24
Bestellnummer
I
F = 150 mA
[K]
ΦV [lm]
GW JSLPS1.EM-KULQ-A838-1
2700
104.2 ... 130
Q65111A9144
GW JSLPS1.EM-KULQ-XX58-1
2700
104.2 ... 130
Q65112A0193
GW JSLPS1.EM-LPLR-A737-1
3000
112 ... 140
Q65111A9136
GW JSLPS1.EM-LPLR-XX57-1
3000
112 ... 140
Q65112A0190
GW JSLPS1.EM-LPLR-A636-1
3500
112 ... 140
Q65111A9138
GW JSLPS1.EM-LPLR-XX56-1
3500
112 ... 140
Q65112A0191
GW JSLPS1.EM-LPLR-A535-1
4000
112 ... 140
Q65111A9140
GW JSLPS1.EM-LPLR-XX55-1
4000
112 ... 140
Q65112A0192
GW JSLPS1.EM-LQLS-A333-1
5000
121 ... 150
Q65111A9130
GW JSLPS1.EM-LQLS-XX53-1
5000
121 ... 150
Q65112A0187
GW JSLPS1.EM-LQLS-A232-1
5700
121 ... 150
Q65111A9132
GW JSLPS1.EM-LQLS-XX52-1
5700
121 ... 150
Q65112A0188
GW JSLPS1.EM-LQLS-A131-1
6500
121 ... 150
Q65111A9134
GW JSLPS1.EM-LQLS-XX51-1
6500
121 ... 150
Q65112A0189
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW JSLPS1.EM-KULQ-XX58-1
means that only one group KU, LP, LQ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on
any one packing unit. GW JSLPS1.EM-KULQ-XX58-1 means that the device will be shipped within the specified limits.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW JSLPS1.EM-KULQ-XX58-1 means that only one forward voltage group B,C,D,E,F will be shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW JSLPS1.EM-KULQ-XX58-1
bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen KU, LP, LQ enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW JSLPS1.EM-KULQ-XX58-1 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Farbortgruppen enthalten ist. GW JSLPS1.EM-KULQ-XX58-1 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen
geliefert wird.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
JSLPS1.EM-KULQ-XX58-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen B,C,D,E,F
enthalten (siehe Seite 5).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24