Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

GWP9LT31.CM Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza GWP9LT31.CM
Descripción Electrónicos  Direktionale Retrofits
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWP9LT31.CM Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWP9LT31.CM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWP9LT31.CM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWP9LT31.CM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWP9LT31.CM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWP9LT31.CM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWP9LT31.CM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWP9LT31.CM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWP9LT31.CM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWP9LT31.CM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2015-12-16
2
Version 1.1
GW P9LT31.CM
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Color
Temperature
Luminous Flux
1) page 23
Ordering Code
Typ:
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 23
Bestellnummer
I
F = 150 mA
[K]
ΦV [lm]
GW P9LT31.CM-NUPQ-XX58-1
2700
419 ... 520
Q65111A8982
GW P9LT31.CM-NUPQ-XX57-1
3000
419 ... 520
Q65111A9051
GW P9LT31.CM-NUPQ-XX56-1
3500
419 ... 520
Q65111A8983
GW P9LT31.CM-PPPR-XX55-1
4000
450 ... 563
Q65111A9040
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5
,
6). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW
P9LT31.CM-NUPQ-XX57-1 means that only one group NU, PP, PQ will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where forward voltage groups are measured and binned, single forward voltage groups will be shipped
on any packing unit. E. g. GW P9LT31.CM-NUPQ-XX57-1 means that only one forward voltage group 2A,CA,NA,YA will be
shippable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5
,
6). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW P9LT31.CM-NUPQ-XX57-1 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen NU, PP, PQ enhalten ist.
Gleiches gilt für die LEDs, bei denen die Durchlassspannungsgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit
wird
nur
eine
Durchlassspannungsgruppe
geliefert.
Z.
B.
GW
P9LT31.CM-NUPQ-XX57-1
bedeutet,
dass
nach
Durchlassspannungsgruppen gruppiert wird. In einer Verpackungseinheit ist nur eine der Durchlassspannungsgruppen
2A,CA,NA,YA enthalten (siehe Seite 6).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com