| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STV8172A Datasheet(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV8172A Datasheet(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 14 page ![]() 13/14 STV8172A Package Mechanical Data L1 14.92 0.587 L2 21.24 21.54 21.84 0.386 0.848 0.860 L3 22.27 22.52 22.77 0.877 0.891 0.896 L4 1.29 0.051 L5 2.60 2.80 3.00 0.102 0.110 0.118 L6 15.10 15.50 15.80 0.594 0.610 0.622 L7 6.00 6.35 6.60 0.0236 0.250 0.260 L9 0.20 0.008 L10 2.10 2.70 0.082 0.106 L11 4.30 4.80 0.169 0.190 M 2.55 2.80 3.05 0.100 0.110 0.120 M1 4.83 5.08 5.33 0.190 0.200 0.210 V4 40 (Typ.) Dia. 3.65 3.85 0.144 0.152 Table 1: Heptawatt Package (Continued) Dim. mm inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. |