| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STTH2002CFP Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STTH2002CFP Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 7 page ![]() STTH2002C 6/7 PACKAGE MECHANICAL DATA I 2PAK e D L L1 L2 b1 b b2 E A c2 A1 c REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 A1 2.49 2.69 0.098 0.106 b 0.70 0.93 0.028 0.037 b1 1.14 1.17 0.044 0.046 b2 1.14 1.17 0.044 0.046 c 0.45 0.60 0.018 0.024 c2 1.23 1.36 0.048 0.054 D 8.95 9.35 0.352 0.368 e 2.40 2.70 0.094 0.106 E 10.0 10.4 0.394 0.409 L 13.1 13.6 0.516 0.535 L1 3.48 3.78 0.137 0.149 L2 1.27 1.40 0.050 0.055 PACKAGE MECHANICAL DATA TO-220FPAB H L3 L2 L4 L6 G G1 F F1 L5 D E L7 A B Dia F2 REF. DIMENSIONS Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.4 4.6 0.173 0.181 B 2.5 2.7 0.098 0.106 D 2.5 2.75 0.098 0.108 E 0.45 0.70 0.018 0.027 F 0.75 1 0.030 0.039 F1 1.15 1.70 0.045 0.067 F2 1.15 1.70 0.045 0.067 G 4.95 5.20 0.195 0.205 G1 2.4 2.7 0.094 0.106 H 10 10.4 0.393 0.409 L2 16 Typ. 0.63 Typ. L3 28.6 30.6 1.126 1.205 L4 9.8 10.6 0.386 0.417 L5 2.9 3.6 0.114 0.142 L6 15.9 16.4 0.626 0.646 L7 9.00 9.30 0.354 0.366 Dia. 3.00 3.20 0.118 0.126 |