Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

B19LP-JC Datasheet(PDF) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

No. de pieza B19LP-JC
Descripción Electrónicos  General Specifications
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Página de inicio  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

B19LP-JC Datasheet(HTML) 5 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

  B19LP-JC Datasheet HTML 1Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B19LP-JC Datasheet HTML 2Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B19LP-JC Datasheet HTML 3Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B19LP-JC Datasheet HTML 4Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B19LP-JC Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B19LP-JC Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B19LP-JC Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. B19LP-JC Datasheet HTML 8Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
Series B
Process Sealed Subminiature Antistatic Toggles
A16
A
www.nkkswitches.com
Color Codes:
Straight
Material: PVC
Colors Available:
A, B, C
Straight with Bracket
Material: PVC
Colors Available:
A, B, C
Black
White
Red
Yellow
Green
Blue
A
B
C
E
F
G
P
B
Right Angle with Bracket
Vertical with Bracket
V
OPTIONAL CAPS
AT4003
.394” (10.0mm) Bat Lever Cap
G
AT4064
.248” (6.3mm) Bat Lever Cap
J
Gray
H
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(3.1) Typ
.122
(5.08)
.200
(3.1)
.122
(0.4) Typ
.016
(0.6) Dia Typ
.024
(2.54) Typ
.100
(10.16)
.400
(5.08)
.200
(5.08)
.200
(0.6) Typ
.024
H
(0.4)
.016
(0.6)
.024
(2.54) Typ
.100
(0.6) Dia Typ
.024
(0.5) Typ
.020
(0.4)
.016
(0.5) Typ
.020
(0.6)
.024
(2.54) Typ
.100
(2.54) Typ
.100(0.6) Dia Typ
.024
Use of a support bracket is recommended to increase PCB mounting strength and stability.
PC TERMINALS
26°
(3.0) Dia
.118
(10.0)
.394
(11.0)
.433
26°
(3.0) Dia
.118
(6.3)
.248
(7.0)
.276



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com