| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
STGB30M65DF2 Datasheet(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STGB30M65DF2 Datasheet(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 18 page ![]() STGB30M65DF2 Package information DocID027431 Rev 3 13/18 Table 8: D²PAK (TO-263) type A package mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 A1 0.03 0.23 b 0.70 0.93 b2 1.14 1.70 c 0.45 0.60 c2 1.23 1.36 D 8.95 9.35 D1 7.50 7.75 8.00 D2 1.10 1.30 1.50 E 10.00 10.40 E1 8.50 8.70 8.90 E2 6.85 7.05 7.25 e 2.54 e1 4.88 5.28 H 15.00 15.85 J1 2.49 2.69 L 2.29 2.79 L1 1.27 1.40 L2 1.30 1.75 R 0.40 V2 0° 8° |