| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
2N4875 Datasheet(PDF) 1 Page - Central Semiconductor Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2N4875 Datasheet(HTML) 1 Page - Central Semiconductor Corp |
|
|
1 / 1 page ![]() Small Signal Transistors TO-39 Case (Continued) 63 www.centralsemi.com TYPE NO. DESCRIPTION VCBO VCEO VEBO ICBO @VCB hFE @ IC @ VCE VCE (SAT) @ IC fT Cob ton toff NF (V) (V) (V) ( µµA) (V) (mA) (V) (V) (mA) (MHz) (pF) (ns) (ns) (dB) *VCER *ICEO *TYP *TYP *TYP *TYP *TYP **ICES ***ICEV ****ICER MIN MIN MIN MIN MAX MAX MIN MAX MAX MAX MAX 2N4030 PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.50 50 40 120 100 5.0 0.50 500 100 20 - - - - - - 2N4031 PNP AMPL/SWITCH 80 80 5.0 0.50 60 100 300 100 5.0 0.50 500 150 20 - - - - - - 2N4032 PNP AMPL/SWITCH 60 60 5.0 0.50 50 40 120 100 5.0 0.50 500 100 20 - - - - - - 2N4033 PNP AMPL/SWITCH 80 80 5.0 0.50 60 100 300 100 5.0 0.50 500 150 20 - - - - - - 2N4036 PNP AMPL/SWITCH 90 65 7.0 0.20 60 20 200 150 10 0.65 150 60 30 - - - - - - 2N4037 PNP AMPL/SWITCH 60 40 7.0 0.25 60 50 250 150 10 1.40 150 60 30 - - - - - - 2N4046 NPN CORE DRIVER 50 30 6.0 1.70 40 40 150 100 1.0 0.75 1,000 250 12 35 60 - - 2N4047 NPN CORE DRIVER 80 50 6.0 1.70 60 40 150 100 1.0 0.95 1,000 250 10 35 60 - - 2N4234 PNP AMPL/SWITCH 40 40 7.0 100 40 30 150 250 1.0 0.60 1,000 3.0 100 - - - - - - 2N4235 PNP AMPL/SWITCH 60 60 7.0 100 60 30 150 250 1.0 0.60 1,000 3.0 100 - - - - - - 2N4236 PNP AMPL/SWITCH 80 80 7.0 100 80 30 150 250 1.0 0.60 1,000 3.0 100 - - - - - - 2N4237 NPN POWER AMPL 50 40 6.0 100 50 30 150 250 1.0 0.60 1,000 2.0 100 - - - - - - 2N4238 NPN POWER AMPL 80 60 6.0 100 80 30 150 250 1.0 0.60 1,000 2.0 100 - - - - - - 2N4239 NPN POWER AMPL 100 80 6.0 100 100 30 150 250 1.0 0.60 1,000 2.0 100 - - - - - - 2N4270 NPN POWER AMPL 200 140 6.0 1.00 150 40 200 10 10 1.00 10 - - 5.0 - - - - - - 2N4271 NPN AMPL/SWITCH 175 140 6.0 0.50 30 20 140 200 10 0.80 200 20 25 - - - - - - 2N4272 NPN AMPL/SWITCH 175 140 6.0 0.10 50 20 140 200 10 0.20 2,000 10 75 - - - - - - 2N4300 NPN AMPL/SWITCH 100 80 6.0 10 90 30 120 1.0 2.0 0.30 1.0 30 - - - - - - - - 2N4314 PNP AMPL/SWITCH 90 65 7.0 0.25 60 50 250 150 10 1.40 150 60 30 - - - - - - 2N4358 PNP HIGH VOLTAGE 240 240 6.0 0.20 200 80 300 10 10 0.50 10 - - - - - - - - - - 2N4404 PNP AMPL/SWITCH 80 80 5.0 0.025 60 40 120 150 10 0.50 500 200 10 - - - - - - 2N4405 PNP AMPL/SWITCH 80 80 5.0 0.025 60 100 300 150 1.0 0.50 500 200 10 - - - - - - 2N4406 PNP AMPL/SWITCH 80 80 5.0 0.025 60 25 100 150 1.0 0.70 1,000 150 15 - - - - - - 2N4407 PNP AMPL/SWITCH 80 80 5.0 0.025 60 75 225 150 1.0 0.70 1,000 150 15 - - - - - - 2N4427 NPNVHFOSCILLATOR 40 20 3.5 20* 12 10 200 100 5.0 0.50 100 500 4.0 - - - - - - 2N4863 NPN AMPL/SWITCH 140 120 6.0 0.10 60 50 150 0.5 5.0 0.20 0.5 50 50 - - - - - - 2N4875 NPN AMPL/SWITCH 40 25 - - 0.50 15 20 200 50 10 - - - - 800 - - - - - - - - 2N4876 NPN AMPL/SWITCH 40 30 - - 0.50 15 20 200 50 10 - - - - - - - - - - - - - - 2N4877 NPN AMPL/SWITCH 70 60 5.0 100 70 20 100 4,000 2.0 1.00 4,000 30 - - - - - - - - 2N4890 PNP AMPL/SWITCH 60 40 5.0 0.25*** 60 50 250 150 10 1.40 150 100 15 - - - - - - 2N4895 NPN AMPL/SWITCH 120 60 6.0 1.00** 60 40 120 2,000 2.0 1.00 5,000 50 80 - - - - - - 2N4896 NPN AMPL/SWITCH 120 60 6.0 1.00** 60 100 300 2,000 2.0 1.00 5,000 80 80 - - - - - - 2N4897 NPN AMPL/SWITCH 150 80 6.0 1.00** 100 40 120 2,000 2.0 1.00 5,000 50 80 - - - - - - 2N4924 NPN AMPL/SWITCH 100 100 5.0 0.10 50 40 200 150 10 0.25 10 100 10 - - - - - - 2N4925 NPN HIGH VOLTAGE 150 150 5.0 0.10 75 40 200 150 10 0.25 10 100 10 - - - - - - 2N4926 NPN HIGH VOLTAGE 200 200 7.0 0.10 100 20 200 30 10 1.00 10 30 6.0 - - - - - - 2N4927 NPN HIGH VOLTAGE 250 250 7.0 0.10 150 20 200 30 10 1.00 10 30 6.0 - - - - - - 2N4928 PNP HIGH VOLTAGE 100 100 4.0 0.50 50 25 200 10 10 0.50 10 100 6.0 - - - - - - 2N4929 PNP HIGH VOLTAGE 150 150 4.0 0.50 75 25 200 10 10 0.50 10 100 10 - - - - - - |
Número de pieza similar - 2N4875 |
|
Descripción similar - 2N4875 |