| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
CL-321 Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CL-321 Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers |
|
1 / 8 page ![]() 6 特徴/ Features 世界トップレベルの品揃えと SMD の組み立てやすさで あらゆる電子機器に展開できる CITILED Featuring world-class product variations and ease of SMD assembly. Ultra-small Chip-LEDs for use in various electronic products. 情報通信機器の小型化・高性能化が進む中で、チップ型 LED への ニーズは急速に伸びています。この領域において当社の CITILED (登録商標)は、装着のオートメーション化が可能なSMD(表面実 装)タイプとして、コストダウンに大きく貢献します。また、充実 した品揃えやフレキシブルな納入方法によってお客様のニーズに的 確にお応えし、 生産量において世界トップシェアを実現しています。 As information devices become ever more compact and sophisticated, the demand for chip- type LEDs has accelerated drastically. Citizen has this field covered as well, with its series of CITILED (Citizen trademark) products. These SMD type LEDs allow automated mounting, thereby reducing production costs. The flexible lineup contains products suitable for every need, making Citizen the leading manu-facturer worldwide in this sector. 1. 全機種 SMD(表面実装デバイス)タイプの LED ランプです。 2. 寸法は標準型から極小型、超小型まで各種を取り揃えており、 高密度実装が可能です。 3. 全機種に標準タイプ、高輝度タイプ、超高輝度タイプがあります。 4. 全てのCITILED製品は、チップマウンターによる自動マウントが 可能で高い装着率が得られます。 5. 全ての CITILED はリフローはんだが可能です。 6. バルクやテーピングの納入をはじめ、基板にアッセンブリした ユニットでの納入にもお応えします。 1. All are SMD(surface mount device) LED lamps. 2. Varieties range from the standard to very small and ultra-small sizes and high density mounting is available. 3. There are standard brightness type, super brightness type and ultra brightness type. 4. Automated chip machine mounting allows for efficient mounting. 5. Reflow soldering is available. 6. Shippable in bulk, on tape and mounted as an assembly. CL-170 CL-190 CL-280 CL-270 CL-221 0 5 10mm |
Número de pieza similar - CL-321 |
|
Descripción similar - CL-321 |