Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AP1156ADS15 Datasheet(PDF) 8 Page - Asahi Kasei Microsystems

No. de pieza AP1156ADS15
Descripción Electrónicos  Negative Input / Output Voltage LDO Regulator
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Página de inicio  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AP1156ADS15 Datasheet(HTML) 8 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AP1156ADS15 Datasheet HTML 4Page - Asahi Kasei Microsystems AP1156ADS15 Datasheet HTML 5Page - Asahi Kasei Microsystems AP1156ADS15 Datasheet HTML 6Page - Asahi Kasei Microsystems AP1156ADS15 Datasheet HTML 7Page - Asahi Kasei Microsystems AP1156ADS15 Datasheet HTML 8Page - Asahi Kasei Microsystems AP1156ADS15 Datasheet HTML 9Page - Asahi Kasei Microsystems AP1156ADS15 Datasheet HTML 10Page - Asahi Kasei Microsystems AP1156ADS15 Datasheet HTML 11Page - Asahi Kasei Microsystems AP1156ADS15 Datasheet HTML 12Page - Asahi Kasei Microsystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 25 page
background image
[AP1156ADSXX]
014011333-E-00
- 8 -
2014/10
11. Description
11.1 DC Characteristics
Unless otherwise specified Vin=-3.5V, Vcont=1.5V, Cin=1.0uF (MLCC),Cout=1.0uF(MLCC),Cnp=0.01uF
Ta=25C
Icont
Vcont
0.01
F
1
F
Vin
Cin
Vout
Cout
Cnp
1
3
2
5
4
VEE
Vout
Np
GND
Cont
Iout
V
A
1
F
A
Iin
Ignd
Iin (Iout=0mA)
Dropout Voltage
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
5
10
15
20
Vin (-V)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0
50
100
150
Iout (mA)
0
1
2
3
4
5
6
0
100
200
300
400
Iout (mA)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com