Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TBD Datasheet(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

No. de pieza TBD
Descripción Electrónicos  Low Standby Power SMPS Controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ONSEMI [ON Semiconductor]
Página de inicio  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

TBD Datasheet(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  TBD Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor TBD Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor TBD Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor TBD Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor TBD Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor TBD Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
NCP1225
http://onsemi.com
2
VCC
+
−
+
−
7.5/12 V
Reference
0.125 V
S
R
Q
Q
OR
AND
VDRIVE
GATE
+
−
1 V
+
−
0.5 V
TON MAX
GND
LEB
CS
Figure 1. Simple Block Diagram
+
−
+
−
+
−
+
−



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com