Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SFH4254 Datasheet(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza SFH4254
Descripción Electrónicos  High Power Infrared Emitter (850 nm)
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4254 Datasheet(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH4254 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4254 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4254 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4254 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4254 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4254 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4254 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4254 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH4254 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 13 page
background image
2013-04-29
6
Version 1.0
SFH 4254
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Pulsbelastbarkeit
IF = f(tp), TA = 25 °C, duty cycle D = parameter
Radiation Characteristics
Abstrahlcharakteristik
Irel = f(ϕ)
-5
10
-1
012
-4
-3
-2 10
10
10
10
10
10
tp
s10
I
F
T
P
t
D =
OHF03536
T
P
t
I
F
0
A
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
1.0
0.05
0.3
0.5
0.2
0.1
0.005
0.02
0.01
D =
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
0˚
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
0˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com