Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

STM32F479NG Datasheet(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No. de pieza STM32F479NG
Descripción Electrónicos  ARMCortex-M4 32b MCUFPU, 225DMIPS, up to 2MB Flash/3844KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, FMC, dual Quad-SPI, Crypto, Graphical accelerator, Camera IF, LCD-TFT & MIPI DSI
PDF  217 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F479NG Datasheet(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STM32F479NG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32F479NG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32F479NG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32F479NG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32F479NG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32F479NG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32F479NG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32F479NG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32F479NG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 217 page
background image
DocID028010 Rev 3
3/217
STM32F479xx
Contents
5
2.20.3
Regulator ON/OFF and internal reset ON/OFF availability . . . . . . . . . . 34
2.21
Real-time clock (RTC), backup SRAM and backup registers . . . . . . . . . . 35
2.22
Low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.23
VBAT operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.24
Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.24.1
Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.24.2
General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.24.3
Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.24.4
Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.24.5
Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.24.6
SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.25
Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.26
Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USART) . . 39
2.27
Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.28
Inter-integrated sound (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.29
Serial Audio interface (SAI1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.30
Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.31
Audio and LCD PLL(PLLSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.32
Secure digital input/output interface (SDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.33
Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support . . . 42
2.34
Controller area network (bxCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.35
Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.36
Universal serial bus on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.37
Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.38
Cryptographic accelerator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.39
Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.40
General-purpose input/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.41
Analog-to-digital converters (ADCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.42
Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.43
Digital-to-analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.44
Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.45
Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3
Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47