Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HZ2C1 Datasheet(PDF) 2 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

No. de pieza HZ2C1
Descripción Electrónicos  Glass-Encapsulate Diodes
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOTTECH [GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.]
Página de inicio  http://www.hottech.net.cn/
Logo HOTTECH - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

HZ2C1 Datasheet(HTML) 2 Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.

  HZ2C1 Datasheet HTML 1Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. HZ2C1 Datasheet HTML 2Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. HZ2C1 Datasheet HTML 3Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD. HZ2C1 Datasheet HTML 4Page - GUANGDONG HOTTECH INDUSTRIAL CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Page:P4-P2
Glass-Encapsulate Diodes
GUANGDONG
HOTTECH
INDUSTRIAL
CO,. LTD.
Characteristics at Ta = 25
(VF = 1 V Max. at IF = 100 mA)
Type
Zener Voltage
1)
Reverse Leakage Current
Dynamic Resistance
VZ
at lZT
IR
at VR
ZZT
at lZT
Min. (V)
Max. (V)
(mA)
Max. (µA)
(V)
Max. (Ω)
(mA)
HZ4C3
4.2
4.4
5
5
1
100
5
HZ5A1
4.3
4.5
5
5
1.5
100
5
HZ5A2
4.4
4.6
5
5
1.5
100
5
HZ5A3
4.5
4.7
5
5
1.5
100
5
HZ5B1
4.6
4.8
5
5
1.5
100
5
HZ5B2
4.7
4.9
5
5
1.5
100
5
HZ5B3
4.8
5
5
5
1.5
100
5
HZ5C1
4.9
5.1
5
5
1.5
100
5
HZ5C2
5
5.2
5
5
1.5
100
5
HZ5C3
5.1
5.3
5
5
1.5
100
5
HZ6A1
5.2
5.5
5
5
2
40
5
HZ6A2
5.3
5.6
5
5
2
40
5
HZ6A3
5.4
5.7
5
5
2
40
5
HZ6B1
5.5
5.8
5
5
2
40
5
HZ6B2
5.6
5.9
5
5
2
40
5
HZ6B3
5.7
6
5
5
2
40
5
HZ6C1
5.8
6.1
5
5
2
40
5
HZ6C2
6
6.3
5
5
2
40
5
HZ6C3
6.1
6.4
5
5
2
40
5
HZ7A1
6.3
6.6
5
1
3.5
15
5
HZ7A2
6.4
6.7
5
1
3.5
15
5
HZ7A3
6.6
6.9
5
1
3.5
15
5
HZ7B1
6.7
7
5
1
3.5
15
5
HZ7B2
6.9
7.2
5
1
3.5
15
5
HZ7B3
7
7.3
5
1
3.5
15
5
HZ7C1
7.2
7.6
5
1
3.5
15
5
HZ7C2
7.3
7.7
5
1
3.5
15
5
HZ7C3
7.5
7.9
5
1
3.5
15
5
HZ9A1
7.7
8.1
5
1
5
20
5
HZ9A2
7.9
8.3
5
1
5
20
5
HZ9A3
8.1
8.5
5
1
5
20
5
HZ9B1
8.3
8.7
5
1
5
20
5
HZ9B2
8.5
8.9
5
1
5
20
5
HZ9B3
8.7
9.1
5
1
5
20
5
HZ9C1
8.9
9.3
5
1
5
20
5
HZ9C2
9.1
9.5
5
1
5
20
5
HZ9C3
9.3
9.7
5
1
5
20
5
HZ11A1
9.5
9.9
5
1
7.5
25
5
HZ11A2
9.7
10.1
5
1
7.5
25
5
HZ11A3
9.9
10.3
5
1
7.5
25
5
HZ11B1
10.2
10.6
5
1
7.5
25
5
HZ11B2
10.4
10.8
5
1
7.5
25
5
HZ11B3
10.7
11.1
5
1
7.5
25
5
HZ11C1
10.9
11.3
5
1
7.5
25
5
HZ11C2
11.1
11.6
5
1
7.5
25
5
HZ11C3
11.4
11.9
5
1
7.5
25
5
HZ Series



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com