Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LDMT-90-10 Datasheet(PDF) 2 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

No. de pieza LDMT-90-10
Descripción Electrónicos  Mounting Tube
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Página de inicio  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

LDMT-90-10 Datasheet(HTML) 2 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  LDMT-90-10 Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH LDMT-90-10 Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
29.11.2011
LDMT-90-10
2 of 2
Package Dimensons
Unit:mm
tolerance : ISO g7
6.4
14.0
Female Thread
0.2 x 45°
1.6
18.0
0.2 x 45°



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com