| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
AN3375 Datasheet(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3375 Datasheet(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 73 page ![]() AN3375 ISO15693 library (intermediate layer) Doc ID 018637 Rev 1 43/73 3.6.9 ISO15693_GetOptionFlag function This function returns the option flag. 3.6.10 ISO15693_GetRFUFlag function This function returns the RFU flag. 3.7 Get flag from response flag byte function 3.7.1 ISO15693_GetErrorFlag function This function returns error flag from response flags. Table 63. ISO15693_GetOptionFlag function description Function description Prototype result = int8_t ISO15693_GetOptionFlag (uc8 FlagsByte); Input parameter FlagsByte: request flags Output parameter none Return parameter option flag Table 64. ISO15693_GetRFUFlag function description Function description Prototype result = int8_t ISO15693_GetRFUFlag (uc8 FlagsByte); Input parameter FlagsByte: request flags Output parameter none Return parameter RFU flag Table 65. ISO15693_GetErrorFlag function description Function description Prototype result = int8_t ISO15693_GetErrorFlag (uc8 FlagsByte); Input parameter FlagsByte: response flags Output parameter none Return parameter Error_flag |