Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AN2595 Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No. de pieza AN2595
Descripción Electrónicos  Designing an application with the ST10F27xZx devices
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN2595 Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  AN2595 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics AN2595 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics AN2595 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics AN2595 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics AN2595 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics AN2595 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics AN2595 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics AN2595 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics AN2595 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
Contents
AN2595 - Application note
2/20
Contents
1
Oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1
Oscillator characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2
Startup time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3
PCB layout for ST10F27x oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4
Oscillator and EMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.5
32 kHz oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2
Port0 startup configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1
Port0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.2
Port0 startup configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
Filtering / decoupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.1
Decoupling on V18 pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2
Decoupling on +5 V supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.3
Filtering / EMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.4
Unused general purpose pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4
Special pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.1
External access enable/standby voltage supply pin (EA/VSTBY) . . . . . . . 14
4.2
RPD pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5
Reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6
Analog digital converter (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.1
Voltage drop in the source resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.2
Poor charging of the ADC internal resistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6.3
Errors due to high frequencies from input signal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.4
Reducing ADC errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.5
VAREF power-up and power-down sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7
External memory interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8
Connecting to L4969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com