Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

D4723GS Datasheet(PDF) 14 Page - NEC

No. de pieza D4723GS
Descripción Electrónicos  RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER AT 3.3 V/5 V
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

D4723GS Datasheet(HTML) 14 Page - NEC

Back Button D4723GS Datasheet HTML 8Page - NEC D4723GS Datasheet HTML 9Page - NEC D4723GS Datasheet HTML 10Page - NEC D4723GS Datasheet HTML 11Page - NEC D4723GS Datasheet HTML 12Page - NEC D4723GS Datasheet HTML 13Page - NEC D4723GS Datasheet HTML 14Page - NEC D4723GS Datasheet HTML 15Page - NEC D4723GS Datasheet HTML 16Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 16 page
background image
µPD4723
14
PACKAGE DRAWINGS
P30GS-65-300B-1
ITEM
MILLIMETERS
INCHES
NOTE
Each lead centerline is located within 0.10
mm (0.004 inch) of its true position (T.P.) at
maximum material condition.
10.11 MAX.
0.51 MAX.
0.65 (T.P.)
0.30
0.125±0.075
2.0 MAX.
1.7±0.1
8.1±0.2
6.1±0.2
1.0±0.2
0.15
0.5±0.2
0.10
0.10
0.398 MAX.
0.020 MAX.
0.026 (T.P.)
0.012
0.005±0.003
0.079 MAX.
0.067±0.004
0.319±0.008
0.240±0.008
0.039
0.006
0.020
0.004
0.004
+0.008
–0.009
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
+0.10
–0.05
+0.10
–0.05
+0.004
–0.002
+0.004
–0.003
+0.009
–0.008
30 PIN PLASTIC SHRINK SOP (300 mil)
30
I
M M
D
C
N
detail of lead end
B
H
L
J
16
A
1
15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com