Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

UPD30121 Datasheet(PDF) 3 Page - NEC

No. de pieza UPD30121
Descripción Electrónicos  VR4121TM 64-/32-BIT MICROPROCESSOR
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD30121 Datasheet(HTML) 3 Page - NEC

  UPD30121 Datasheet HTML 1Page - NEC UPD30121 Datasheet HTML 2Page - NEC UPD30121 Datasheet HTML 3Page - NEC UPD30121 Datasheet HTML 4Page - NEC UPD30121 Datasheet HTML 5Page - NEC UPD30121 Datasheet HTML 6Page - NEC UPD30121 Datasheet HTML 7Page - NEC UPD30121 Datasheet HTML 8Page - NEC UPD30121 Datasheet HTML 9Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 76 page
background image
Data Sheet U14691EJ1V0DS00
3
µµµµPD30121
Pin No.
Power
Supply
Pin Name
Pin No.
Power
Supply
Pin Name
Pin No.
Power
Supply
Pin Name
A1
3.3 V
VDD3
C15
3.3 V
RTS#/CLKSEL1
H15
3.3 V
GND3
A2
3.3 V
SHB#
C16
3.3 V
GND3
H16
3.3 V
KPORT6
A3
3.3 V
BUSCLK
C17
3.3 V
ILCSENSE
H17
3.3 V
KPORT4
A4
3.3 V
HLDACK#
C18
3.3 V
AFERST#
H18
2.5 V
VDD2
A5
3.3 V
IOCHRDY
D1
3.3 V
DATA5
J1
3.3 V
DATA20/GPIO20
A6
3.3 V
MEMW#
D2
3.3 V
DATA3
J2
3.3 V
DATA17/GPlO17
A7
3.3 V
ADD23
D3
3.3 V
DATA6
J3
3.3 V
DATA22/GPlO22
A8
3.3 V
VDD3
D4
3.3 V
GND3
J4
3.3 V
DATA19/GPIO19
A9
3.3 V
ADD18
D5
3.3 V
MEMCS16#
J15
3.3 V
KSCAN9/GPIO41
A10
3.3 V
ADD15
D6
3.3 V
ADD25/SCLK
J16
3.3 V
VDD3
A11
3.3 V
ADD8
D7
3.3 V
GND3
J17
2.5 V
GND2
A12
3.3 V
ADD7
D8
3.3 V
ADD19
J18
3.3 V
KSCAN11/GPIO43
A13
2.5 V
VDD2
D9
3.3 V
ADD16
K1
3.3 V
DATA23/GPIO23
A14
3.3 V
DCD#/GPIO15
D10
3.3 V
ADD14
K2
3.3 V
DATA26/GPIO26
A15
3.3 V
TXD/CLKSEL2
D11
3.3 V
VDD3
K3
3.3 V
DATA25/GPIO25
A16
3.3 V
IRDOUT#
D12
3.3 V
GND3
K4
3.3 V
DATA21/GPIO21
A17
3.3 V
IRING
D13
3.3 V
ADD4
K15
3.3 V
KSCAN7/GPIO39
A18
3.3 V
VDD3
D14
3.3 V
CTS#
K16
3.3 V
KSCAN10/GPIO42
B1
3.3 V
DATA1
D15
3.3 V
GND3
K17
3.3 V
KSCAN5/GPIO37
B2
3.3 V
IOR#
D16
3.3 V
GND3
K18
3.3 V
KSCAN8/GPIO40
B3
3.3 V
IOW#
D17
3.3 V
SDI
L1
3.3 V
DATA27/GPIO27
B4
3.3 V
LEDOUT#
D18
3.3 V
SDO
L2
3.3 V
DATA31/GPIO31
B5
3.3 V
FIRCLK
E1
3.3 V
DATA9
L3
3.3 V
DATA29/GPIO29
B6
3.3 V
HLDRQ#
E2
3.3 V
DATA4
L4
3.3 V
DATA24/GPIO24
B7
3.3 V
ZWS#
E3
3.3 V
DATA7
L15
3.3 V
KSCAN3/GPIO35
B8
3.3 V
ADD24
E4
3.3 V
DATA10
L16
3.3 V
KSCAN6/GPIO38
B9
3.3 V
ADD21
E15
3.3 V
OPD#
L17
3.3 V
KSCAN0/GPIO32
B10
3.3 V
ADD12
E16
3.3 V
HSPSCLK
L18
3.3 V
KSCAN4/GPIO36
B11
3.3 V
ADD6
E17
3.3 V
FS
M1
3.3 V
DATA30/GPIO30
B12
2.5 V
GND2
E18
3.3 V
HC0
M2
3.3 V
VDD3
B13
3.3 V
DSR#
F1
3.3 V
DATA13
M3
3.3 V
GND3
B14
3.3 V
IRDIN
F2
3.3 V
DATA8
M4
3.3 V
DATA28/GPIO28
B15
3.3 V
FIRDIN#/SEL
F3
3.3 V
DATA11
M15
3.3 V
KSCAN2/GPIO34
B16
3.3 V
BATTINH/BATTINT#
F4
3.3 V
DATA14
M16
3.3 V
MIPS16EN
B17
3.3 V
OFFHOOK
F15
3.3 V
KPORT3
M17
3.3 V
GND3
B18
3.3 V
MUTE
F16
3.3 V
HSPMCLK
M18
3.3 V
KSCAN1/GPIO33
C1
3.3 V
DATA2
F17
3.3 V
TELCON
N1
2.5 V
VDD2
C2
3.3 V
DATA0
F18
3.3 V
KPORT1
N2
3.3 V
ADD3
C3
3.3 V
SMODE2
G1
2.5 V
VDD2
N3
3.3 V
ADD10
C4
3.3 V
CKE
G2
3.3 V
DATA12
N4
3.3 V
GND2
C5
3.3 V
GND3
G3
3.3 V
DATA15
N15
3.3 V
GND3
C6
3.3 V
IOCS16#
G4
3.3 V
GND3
N16
3.3 V
VDD3
C7
3.3 V
MEMR#
G15
3.3 V
KPORT7
N17
2.5 V
VDDP
C8
3.3 V
ADD22
G16
3.3 V
KPORT2
N18
3.3 V
GND3
C9
3.3 V
ADD20
G17
3.3 V
KPORT0
P1
3.3 V
ADD9
C10
3.3 V
ADD17
G18
3.3 V
KPORT5
P2
3.3 V
ADD0
C11
3.3 V
ADD13
H1
3.3 V
DATA16/GPIO16
P3
3.3 V
ADD2
C12
3.3 V
ADD5
H2
2.5 V
GND2
P4
3.3 V
ADD11
C13
3.3 V
RXD
H3
3.3 V
DATA18/GPIO18
P15
2.5 V
VDD2 (VDDPD)
C14
3.3 V
DTR#/CLKSEL0
H4
3.3 V
VDD3
P16
2.5 V
GNDP
Remark # indicates active low.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76