Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SCS421SDF Datasheet(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No. de pieza SCS421SDF
Descripción Electrónicos  Small Signal Schottky Barrier Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Página de inicio  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SCS421SDF Datasheet(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SCS421SDF_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SCS421SDF_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
SCS421SDF
VOLTAGE 40 V, 0.1 A
Small Signal Schottky Barrier Diode
26-Nov-2009 Rev. A
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
CHARACTERISTIC CURVES



Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com