| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
ST1L05APU33R Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST1L05APU33R Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 30 page ![]() List of figures ST1L05 4/30 DocID14492 Rev 3 List of figures Figure 1. ST1L05 schematic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 2. ST1L05A schematic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 3. ST1L05B and ST1L05D schematic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 4. ST1L05C schematic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 5. Pin connections (top view) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 6. Output voltage vs temperature VO =1.22 V, IO = 10 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 7. Output voltage vs temperature VO =1.22 V, IO = 1.3 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 8. Output voltage vs temperature VO = 2.5 V, IO = 10 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 9. Output voltage vs temperature VO = 2.5 V, IO = 1.3 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 10. Line regulation vs temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 11. Load regulation vs temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 12. Dropout voltage vs temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 13. ESR required for stability with ceramic capacitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 14. Quiescent current vs temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 15. Quiescent current vs output current . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 16. Enable voltage vs temperature VI = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 17. Enable voltage vs temperature VI = 5.25 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 18. Supply voltage rejection vs temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 19. Supply voltage rejection vs frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 20. Load transient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 21. Short-circuit removal transient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 22. Line transient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 23. Enable transient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 24. ST1L05 application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 25. ST1L05A application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 26. ST1L05B and ST1L05D application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Figure 27. ST1L05C application schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 28. DFN6 (3x3 mm) drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Figure 29. DFN6 (3x3 mm) recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Figure 30. DFN8 (4x4 mm) drawings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Figure 31. DFN8 (4x4 mm) recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 32. DFN6 (3x3 mm) tape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Figure 33. DFN6 (3x3 mm) reel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Figure 34. DFN8 (4x4 mm) carrier tape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Figure 35. DFN8 (4x4 mm) reel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 |