| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
PFF6000 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PFF6000 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 2 page ![]() Replacement Filters (Sold in Pack of 5) Part No. Use with Fan Size Use with Grill Series PFF1000 3.15 XPFA80 PFF2000 4.70 XPFA120 PFF6000 12.00 XPFA254 Grilles pour ventilateurs à filtre Caractéristiques Créez vos propres ventilateurs à filtre ou grilles d'extraction. Se monte facilement à l'aide de 4 vis, d'un gabarit et de la quincaillerie fournie. L'ensemble complet comprend une grille en plastique ABS ignifuge et un filtre synthétique ignifuge. Garniture intégrée sur la face arrière de la grille formant un joint étanche avec la surface de montage. L'exactitude de la découpe n'est PAS critique puisque la face arrière de la grille de filtration forme un joint étanche avec la surface (voir la photo de la face arrière ci-dessous). Peut être utilisée avec des ventilateurs carrés de 3,15 ou 4,7 po standard (voir ci-dessous ou utilisez le vôtre) ou seule pour servir de grille d'extraction. La grille du ventilateur à filtre en plastique ABS ignifuge est moulée et est offerte dans quatre couleurs afin de s'harmoniser à nos bâtis et à nos accessoires. BK (noir) CG (gris/beige - RAL7032) GY (gris ANSI 61) LG (gris clair - RAL7035) Galerie Part No. Part No. Part No. Part No. Overall Dimensions Use With Square Black Gray/Beige A NSI 61 Gray Light Gray H W D Fan Size XPFA 80BK XPFA 80CG XPFA 80GY XPFA 80LG 4.14 4.14 0.63 3.15 XPFA 120BK XPFA 120CG XPFA 120GY XPFA 120LG 5.91 5.91 0.94 4.70 XPFA 254BK XPFA 254CG XPFA 254GY XPFA 254LG 12.00 12.00 0.94 10.00 |
Número de pieza similar - PFF6000 |
|
Descripción similar - PFF6000 |