| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
RRTMEP Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RRTMEP Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 2 page ![]() Top Wire End Plates & Joining Kit Part No. Description RRTMEP End Plate RRTMJK Joining Kit Cable Chimney Part No. Overall Dimensions Height Width Depth RRCH20 20.00 6.00 5.00 RRCH24 24.00 6.00 5.00 RRCH30 30.00 6.00 5.00 Gestionnaire de câbles de toit Caractéristiques Utiliser avec les bâtis de la série DNRR__HD SEULEMENT. Construction en acier de calibre 16. S'utilise avec un large éventail de combinaisons et de nombre de bâtis de relais simples ou regroupés. La partie supérieure du gestionnaire de câbles comporte des alvéoles défonçables (une alvéole défoncée montrée dans la photo ci-dessous) pour utilisation avec les cheminées offertes en option. Porte d'accès à charnière avec loquets aimantés garantissant que les câbles sont bien rangés et facilitant l'accès. Utilisez des trousses de liaison ou des plaques d'extrémité (voir ci- dessous) dans la combinaison qui répond le mieux à vos besoins. Revêtement en poudre texturé noir. Part No. Descriptions Overall Dimensions 2-Post Vertical Location of Racks Managers Height Width Depth Required Required Vertical Managers RR19TMS 1 rack-Single 6.00 26.50 8.25 1 1 Left or Right RR19TMD 1 rack-Double 6.00 32.50 8.25 1 2 Left and Right RR19TMDD 2 racks- Double 6.00 53.00 8.25 2 2 Left and Right, No Center RR19TMDT 2 racks-Triple 6.00 59.00 8.25 2 3 Left, Right and Center Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |
Número de pieza similar - RRTMEP |
|
Descripción similar - RRTMEP |