Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TF666 Datasheet(PDF) 8 Page - Dynex Semiconductor

No. de pieza TF666
Descripción Electrónicos  Fast Switching Thyristor
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  DYNEX [Dynex Semiconductor]
Página de inicio  http://www.dynexsemi.com
Logo DYNEX - Dynex Semiconductor

TF666 Datasheet(HTML) 8 Page - Dynex Semiconductor

Back Button TF666 Datasheet HTML 4Page - Dynex Semiconductor TF666 Datasheet HTML 5Page - Dynex Semiconductor TF666 Datasheet HTML 6Page - Dynex Semiconductor TF666 Datasheet HTML 7Page - Dynex Semiconductor TF666 Datasheet HTML 8Page - Dynex Semiconductor TF666 Datasheet HTML 9Page - Dynex Semiconductor TF666 Datasheet HTML 10Page - Dynex Semiconductor TF666 Datasheet HTML 11Page - Dynex Semiconductor TF666 Datasheet HTML 12Page - Dynex Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 13 page
background image
TF666..A
8/13
NOTES:
1. dI/dt = 25A/
µs
2. V
D
600V.
3. V
R
10V.
4. R.C Snubber, C = 0.22
µF, R = 4.7Ω
NOTES:
1. dI/dt = 25A/
µs
2. V
D
600V.
3. V
R
10V.
4. R.C Snubber, C = 0.22
µF, R = 4.7Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL



¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Enlace a la hoja de datos    |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com