| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
PCJP Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PCJP Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
1 / 1 page ![]() Panneaux intérieurs Armoires de la série PCJ Caractéristiques Les panneaux en acier de calibre 14 ont un fini blanc. Les panneaux sont en aluminium de type 5052 H-32 de 0,080 po d'épaisseur et non peints. Les panneaux en acier et en aluminium sont vendus séparément dans le cas des armoires de la série PCJ. La quincaillerie de montage est comprise avec les armoires de la série PCJ; commander les panneaux séparément. Mild Steel A luminum Panel For Use With PCJ Series Part No. Part No. Length Width A B PCJR0505 PCJA 0505 4.81 4.81 5.93 6.16 PCJR0705 PCJA 0705 6.75 4.88 7.94 6.16 PCJR0907 PCJA 0907 8.75 6.88 9.93 8.15 PCJR1109 PCJA 1109 10.75 8.88 11.92 10.15 PCJR1311 PCJA 1311 12.75 10.88 13.94 12.16 Les données sont sujettes à changement sans préavis. © 2014. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés. |
Número de pieza similar - PCJP |
|
Descripción similar - PCJP |