| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
IPC1676ST Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IPC1676ST Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Armoire pour PC autoportante modulaire en acier doux de type 12 Série IPC Armoire à 3 sections avec portes à charnière Remarque: Cette ligne de produits a été interrompu par une série approvisionné. L'information est à titre indicatif. Pour toute assistance autre solution, s'il vous plaît contacter le Service à la clientèle Hammond sales@hammfg.com - ou Etats-Unis (716) 630-7030, Canada et international (519) 822-2960. Application La gamme de produits IPC offre aux utilisateurs des armoires robustes pouvant loger des commandes industrielles, des interfaces opérateur et du matériel informatique dans des environnements industriels aggressifs. Une conception modulaire permet de regrouper les unités dans des applications hybrides de grande envergure. La technologie PC est de plus en plus utilisée dans les usines. L'armoire pour PC permet de loger en toute sécurité les composants standard pour ordinateurs personnels. Offertes dans un large éventail de dimensions standard. Les armoires sont construites en unités impériales et en unités de visserie, et les dimensions en unités métriques sont fournies à des fins de référence. Normes UL 508, type 12 CSA, type 12 Conformes aux normes : NEMA, type 12 CEI 60529 IP54 Construction Cadre avec toit plein intégré Possibilité de fixer des anneaux de levage (inclus) Quatre (4) rails de montage intérieurs Panneau inférieur amovible Porte pleine ou avec fenêtre en partie supérieure avec poignée verrouillable au moyen d'une clé Tablette pour écran (modèle avec porte vitrée) Porte rabattable pour clavier avec poignée verrouillable Compartiment indépendant pour clavier Tablette coulissante pour clavier avec plateau à souris, à droite ou à gauche Porte inférieure pleine avec poignée verrouillable au moyen d'une clé Porte arrière pleine hauteur avec poignée verrouillable au moyen d'une clé Paire de panneaux latéraux pleins Des produits de qualité. L'excellence du service. |
Número de pieza similar - IPC1676ST |
|
Descripción similar - IPC1676ST |