| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
IME20108 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IME20108 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Armoire autoportante modulaire en acier doux de type 12 Porte à charnière avec poignée Note: This product line has been discontinued as a stocked series. Information is for reference only. It has been replaced with HME Series. For alternative solution assistance, please contact Hammond Customer Service - sales@hammfg.com or USA (716) 630-7030, Canada and International (519) 822- 2960. Application La gamme de produits IME offre aux utilisateurs des armoires robustes pouvant loger des commandes industrielles et des interfaces opérateur dans des environnements industriels aggressifs. Une conception modulaire permet de regrouper des unités dans des applications à grande échelle et à usage mixte. Offertes dans un large éventail de dimensions standard. Les armoires sont construites en unités impériales et en unités de visserie, et les dimensions en unités métriques sont fournies à des fins de référence. Normes UL 508, type 12 CSA, type 12 Conformes aux normes : NEMA, type 12 CEI 60529 IP54 Construction Cadre avec toit plein intégré Anneaux de levage Panneau inférieur amovible Porte avant pleine avec poignée verrouillable au moyen d'une clé Panneau arrière amovible Panneau de montage intérieur - panneaux supplémentaires disponibles Finition En tôle d'acier de calibre 14. Les coins du cadre sont munis de profilés de renfort soudés. Les profilés de montage situés sur les côtés de l'armoire sont orientés de l'avant vers l'arrière pour permettre le réglage de la profondeur des panneaux de montage. Des garnitures résistantes à l'huile sont fixées à demeure sur toutes les ouvertures. Des anneaux renforcés sont fournis pour faciliter le levage de l'armoire. Les cadres peuvent facilement être reliés au moyen d'une trousse de liaison offerte en option. Les portes peuvent facilement être enlevées et interchangées. |
Número de pieza similar - IME20108 |
|
Descripción similar - IME20108 |
|
|
|
Enlace URL |
| ¿ALLDATASHEET es útil para Ud.? [ DONATE ] |
Todo acerca de Alldatasheet | Publicidad | Contáctenos | Política de Privacidad | Enlace a la hoja de datos | Intercambio de Enlaces | Lista de Fabricantes All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |