| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
HN4WMSS Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HN4WMSS Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 3 page ![]() Armoire murale à 2 portes en acier inoxydable de type 4X Porte à charnière à piano avec poignée Application Conçue pour abriter des instruments et des commandes électriques, électroniques, hydrauliques ou pneumatiques. Offre une protection lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé ou dans certaines applications où la corrosion pose un problème grave. Construction Tôle d'acier de calibre 12 ou d'acier inoxydable 304 ou 316. Joints soudés en continu, lisses, sans alvéoles défonçables, découpes ni trous. Les portes sont montées sur des charnières à piano robustes. Poignée à trois points cadenassable. Garniture coulée in situ en continu. Une tige de mise à la terre est prévue dans l'armoire et une tige de mise à la masse est installée sur la porte. Le montant central est amovible pour faciliter l'installation du panneau intérieur. Normes UL 508, types 3R, 4X et 12 CSA 508, types 3R, 4X et 12 Conformes aux normes : NEMA, types 3R, 4X, 12 et 13 CEI 60529, IP66 Finition Le couvercle et l'armoire sont en acier inoxydable naturel avec fini brossé lisse. Le panneau intérieur amovible comporte un revêtement en poudre blanc. Accessoires |
Número de pieza similar - HN4WMSS |
|
Descripción similar - HN4WMSS |