| Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
60FD14 Datasheet(PDF) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
60FD14 Datasheet(HTML) 1 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
1 / 2 page ![]() Single Door Width Panels Steel Galv. Steel Part No. Part No. Description Enclosure Panel Size 60TWFW 60TWFWG Full Panel 60 x 24 48.00 x 20 60TWHW 60TWHWG Half Panel 24.87 x 20 72WFW 72WFWG Full Panel 72 x 24 60.00 x 20 72WHW 72WHWG Half Panel 30.87 x 20 90YWFW 90YWFWG Full Panel 90 x 24 78.00 x 20 90YWHW 90YWHWG Half Panel 39.87 x 20 72XFW 72XFWG Full Panel 72 x 30 60.00 x 26 72XHW 72XHWG Half Panel 30.87 x 26 60TYFW 60TYFWG Full Panel 60 x 36 48.00 x 32 60TYHW 60TYHWG Half Panel 24.87 x 32 72YFW 72YFWG Full Panel 72 x 36 60.00 x 32 72YHW 72YHWG Half Panel 30.87 x 32 90YFW 90YFWG Full Panel 90 x 36 78.00 x 32 90YHW 90YHWG Half Panel 39.87 x 32 Panneaux intérieurs pour armoires autoportantes Tôle d'acier de calibre 10 ou 12. Tous les panneaux double largeur sont en acier de calibre 10. Les panneaux de largeur sont offerts en modèles pleine hauteur ou mi- hauteur. La panneaux de profondeur sont offerts uniquement en modèles pleine hauteur. Les panneaux de profondeur et de largeur sont livrés avec toute la quincaillerie d'assemblage et un support central, s'il y a lieu. Les demi-panneaux peuvent être montés dans la moitié supérieure ou inférieure de l'armoire. Fini blanc. Des produits de qualité. L'excellence du service. |
Número de pieza similar - 60FD14 |
|
Descripción similar - 60FD14 |